Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LA140B-1-SEG-S5-V0-PF Arkusz danych(PDF) 6 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

Numer części LA140B-1-SEG-S5-V0-PF
Szczegółowy opis  LED ARRAY
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Strona internetowa  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LA140B-1-SEG-S5-V0-PF Arkusz danych(HTML) 6 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LA140B-1-SEG-S5-V0-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA140B-1-SEG-S5-V0-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA140B-1-SEG-S5-V0-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA140B-1-SEG-S5-V0-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA140B-1-SEG-S5-V0-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA140B-1-SEG-S5-V0-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA140B-1-SEG-S5-V0-PF Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
Page 5/6
Note: 1.Wave solder should not be made more than one time.
2.You can just only select one of the soldering conditions as above.
PART NO. LA140B-1/SEG-S5-V0-PF
Dip Soldering
Preheat: 120°C Max
Preheat time: 60seconds Max
Ramp-up
2°C/sec(max)
Ramp-Down:-5°C/sec(max)
Solder Bath:260°C Max
Dipping Time:3 seconds Max
Distance:2mm Min(From solder joint to body)
5
°/sec
max
60 Seconds Max
Preheat
0
50
120°
25°
2
°/sec
max
100
Time(sec)
150
Temp(
°C)
260°
260
°C 3sec Max
Soldering Condition(Pb-Free)
1.Iron:
Soldering Iron:30W Max
Temperature 350
°C Max
Soldering Time:3 Seconds Max(One time only)
Distance:2mm Min(From solder joint to body)
2.Wave Soldering Profile


Podobny numer części - LA140B-1-SEG-S5-V0-PF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
LIGITEK electronics co....
LA140B-1-SBKS-PF LIGITEK-LA140B-1-SBKS-PF Datasheet
108Kb / 6P
   LED ARRAY
More results

Podobny opis - LA140B-1-SEG-S5-V0-PF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
LIGITEK electronics co....
LA16B-DBK-S21 LIGITEK-LA16B-DBK-S21 Datasheet
102Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-DGM-S30-PF LIGITEK-LA16B-DGM-S30-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-EG-S26 LIGITEK-LA16B-EG-S26 Datasheet
115Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-G-S2-PF LIGITEK-LA16B-G-S2-PF Datasheet
114Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-PF LIGITEK-LA16B-H-PF Datasheet
106Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1 LIGITEK-LA16B-H-S1 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1-PF LIGITEK-LA16B-H-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S1-PF LIGITEK-LA16B-Y-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S22 LIGITEK-LA16B-Y-S22 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA17B-10H LIGITEK-LA17B-10H Datasheet
69Kb / 5P
   LED ARRAY
LA29B-1-4VGX-PF LIGITEK-LA29B-1-4VGX-PF Datasheet
109Kb / 6P
   LED ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com