Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LA193B-DBKP Arkusz danych(PDF) 7 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

Numer części LA193B-DBKP
Szczegółowy opis  LED ARRAY
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Strona internetowa  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LA193B-DBKP Arkusz danych(HTML) 7 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LA193B-DBKP Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA193B-DBKP Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA193B-DBKP Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA193B-DBKP Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA193B-DBKP Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA193B-DBKP Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA193B-DBKP Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
W
L
H
ITE
M
NO
.
Q'T
Y:
PC
S
N,W
,:
kgs
G,W
,:
kgs
3. 12 INNER BOXES / CARTON
SIZE : L X W X H 58.5cm X 34cm X 34cm
L
C/NO:
MADE IN CHINA
W
H
2. 8 BAG / INNER BOX
SIZE : L X W X H 33.5cm X 19cm X 7.5cm
1.500 PCS / BAG
PART NO. L
PACKING SPECIFICATION
A193B/DBKP


Podobny numer części - LA193B-DBKP

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
LIGITEK electronics co....
LA193B-DBK-2-PF LIGITEK-LA193B-DBK-2-PF Datasheet
120Kb / 6P
   LED ARRAY
LA193B-DBK-PF LIGITEK-LA193B-DBK-PF Datasheet
77Kb / 6P
   LED ARRAY
More results

Podobny opis - LA193B-DBKP

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
LIGITEK electronics co....
LA16B-DBK-S21 LIGITEK-LA16B-DBK-S21 Datasheet
102Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-DGM-S30-PF LIGITEK-LA16B-DGM-S30-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-EG-S26 LIGITEK-LA16B-EG-S26 Datasheet
115Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-G-S2-PF LIGITEK-LA16B-G-S2-PF Datasheet
114Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-PF LIGITEK-LA16B-H-PF Datasheet
106Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1 LIGITEK-LA16B-H-S1 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1-PF LIGITEK-LA16B-H-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S1-PF LIGITEK-LA16B-Y-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S22 LIGITEK-LA16B-Y-S22 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA17B-10H LIGITEK-LA17B-10H Datasheet
69Kb / 5P
   LED ARRAY
LA29B-1-4VGX-PF LIGITEK-LA29B-1-4VGX-PF Datasheet
109Kb / 6P
   LED ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com