Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LA223B-YG.X-PF Arkusz danych(PDF) 4 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

Numer części LA223B-YG.X-PF
Szczegółowy opis  LED ARRAY
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Strona internetowa  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LA223B-YG.X-PF Arkusz danych(HTML) 4 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LA223B-YG.X-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA223B-YG.X-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA223B-YG.X-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA223B-YG.X-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA223B-YG.X-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA223B-YG.X-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA223B-YG.X-PF Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
1000
100
10
1.0
Forward Current(mA)
Page
5.0
4.0
3.0
1000
Y CHIP
1.0
10
0.1
1.0
100
Forward Voltage(V)
Fig.1 Forward current vs. Forward Voltage
2.0
PART NO.
Typical Electro-Optical Characteristics Curve
Fig.2 Relative Intensity vs. Forward Current
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
80
100
40
60
20
0
-20
-40
Ambient Temperature(
)
80
100
60
0
20
40
1.2
1.1
0.9
1.0
-20
0.8
-40
Fig.3 Forward Voltage vs. Temperature
Fig.5 Relative Intensity vs. Wavelength
Ambient Temperature(
)
700
650
600
0.5
0.0
500
Wavelength (nm)
550
1.0
Fig.4 Relative Intensity vs. Temperature
2.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.5
3.0
LA223B/YG.X-PF
3/6


Podobny numer części - LA223B-YG.X-PF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
LIGITEK electronics co....
LA223B-EG.X-PF LIGITEK-LA223B-EG.X-PF Datasheet
124Kb / 7P
   LED ARRAY
LA223B-G.EG-PF LIGITEK-LA223B-G.EG-PF Datasheet
126Kb / 7P
   LED ARRAY
LA223B-G.SEG-1-PF LIGITEK-LA223B-G.SEG-1-PF Datasheet
125Kb / 7P
   LED ARRAY
LA223B-G.SEG-2-PF LIGITEK-LA223B-G.SEG-2-PF Datasheet
213Kb / 7P
   LED ARRAY
LA223B-G.SEG-PF LIGITEK-LA223B-G.SEG-PF Datasheet
125Kb / 7P
   LED ARRAY
More results

Podobny opis - LA223B-YG.X-PF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
LIGITEK electronics co....
LA16B-DBK-S21 LIGITEK-LA16B-DBK-S21 Datasheet
102Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-DGM-S30-PF LIGITEK-LA16B-DGM-S30-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-EG-S26 LIGITEK-LA16B-EG-S26 Datasheet
115Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-G-S2-PF LIGITEK-LA16B-G-S2-PF Datasheet
114Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-PF LIGITEK-LA16B-H-PF Datasheet
106Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1 LIGITEK-LA16B-H-S1 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1-PF LIGITEK-LA16B-H-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S1-PF LIGITEK-LA16B-Y-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S22 LIGITEK-LA16B-Y-S22 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA17B-10H LIGITEK-LA17B-10H Datasheet
69Kb / 5P
   LED ARRAY
LA29B-1-4VGX-PF LIGITEK-LA29B-1-4VGX-PF Datasheet
109Kb / 6P
   LED ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com