Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

CDBF0145-HF Arkusz danych(PDF) 4 Page - Comchip Technology

Numer części CDBF0145-HF
Szczegółowy opis  SMD Schottky Barrier Diode
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  COMCHIP [Comchip Technology]
Strona internetowa  http://www.comchiptech.com
Logo COMCHIP - Comchip Technology

CDBF0145-HF Arkusz danych(HTML) 4 Page - Comchip Technology

  CDBF0145-HF Datasheet HTML 1Page - Comchip Technology CDBF0145-HF Datasheet HTML 2Page - Comchip Technology CDBF0145-HF Datasheet HTML 3Page - Comchip Technology CDBF0145-HF Datasheet HTML 4Page - Comchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
SMD Schottky Barrier Diode
Page 4
QW-G1062
REV:A
SMD Diodes Specialist
Comchip Technology CO., LTD.
Suggested PAD Layout
SIZE
(inch)
0.083
(mm)
2.10
1.20
1.20
0.047
0.047
F/1005
Marking Code
3.30
0.130
E
0.90
0.035
Standard Package
Case Type
Qty per Reel
(Pcs)
4000
F/1005
Reel Size
(inch)
7
A
B
C
D
A
C
B
E
B4
D
Park Number
CDBF0145-HF
Marking Code
B4


Podobny numer części - CDBF0145-HF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Comchip Technology
CDBF0145 COMCHIP-CDBF0145 Datasheet
151Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Diode
More results

Podobny opis - CDBF0145-HF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Comchip Technology
CDBU0230 COMCHIP-CDBU0230 Datasheet
66Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Diode
CDBS0130 COMCHIP-CDBS0130 Datasheet
61Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Diode
CDBUR0140L-HF COMCHIP-CDBUR0140L-HF Datasheet
123Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Diode
CDBUR0230L-HF COMCHIP-CDBUR0230L-HF Datasheet
129Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Diode
ACDBCT320-HF COMCHIP-ACDBCT320-HF Datasheet
129Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Diode
CDBFR0540-HF COMCHIP-CDBFR0540-HF Datasheet
123Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Diode
CDBFR0320-HF COMCHIP-CDBFR0320-HF Datasheet
125Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Diode
CDBFR00340-HF COMCHIP-CDBFR00340-HF Datasheet
126Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Diode
CDBS120-HF COMCHIP-CDBS120-HF Datasheet
184Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Diode
CDBUR40-HF COMCHIP-CDBUR40-HF Datasheet
124Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Diode
CDBFR0130L-HF COMCHIP-CDBFR0130L-HF Datasheet
130Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com