Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LDUY13732-S7-PF Arkusz danych(PDF) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

Numer części LDUY13732-S7-PF
Szczegółowy opis  SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Strona internetowa  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LDUY13732-S7-PF Arkusz danych(HTML) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LDUY13732-S7-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LDUY13732-S7-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LDUY13732-S7-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LDUY13732-S7-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LDUY13732-S7-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LDUY13732-S7-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
Page
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
Note : 1.All dimension are in millimeter tolerance is
±0.25mm unless otherwise noted.
2.Specifications are subject to change without notice.
Directivity Radiation
LDUY13732/S7-PF
Package Dimensions
PART NO.
1/5
30
°
0
°
60
°
50% 75%
25%
0
25%
100%
-30
°
-60
°
50%
75%
100%
1.0MIN
0.5
TYP
25.0MIN
2.54TYP
8.6
7.6
1.5MAX
5.0
5.9
+
-


Podobny numer części - LDUY13732-S7-PF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
LIGITEK electronics co....
LDUY13733 LIGITEK-LDUY13733 Datasheet
126Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
LDUY13733-S6-LTS LIGITEK-LDUY13733-S6-LTS Datasheet
115Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
More results

Podobny opis - LDUY13732-S7-PF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
LIGITEK electronics co....
L8SRF3330-PF LIGITEK-L8SRF3330-PF Datasheet
141Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
L9SEF2040-PF LIGITEK-L9SEF2040-PF Datasheet
111Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
L9SEF2043-W74 LIGITEK-L9SEF2043-W74 Datasheet
119Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
L9UG3833-PF LIGITEK-L9UG3833-PF Datasheet
111Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
L9UG42241-PF LIGITEK-L9UG42241-PF Datasheet
111Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
L10URF3333S LIGITEK-L10URF3333S Datasheet
224Kb / 5P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
LURF2043-PF LIGITEK-LURF2043-PF Datasheet
110Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
LURF13440S-PF LIGITEK-LURF13440S-PF Datasheet
118Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
LURF3333S LIGITEK-LURF3333S Datasheet
67Kb / 5P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
LVG13741-PF LIGITEK-LVG13741-PF Datasheet
122Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
LVG13743-PF LIGITEK-LVG13743-PF Datasheet
122Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com