Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LFD265-64S-XX-PF Arkusz danych(PDF) 6 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

Numer części LFD265-64S-XX-PF
Szczegółowy opis  FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Strona internetowa  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LFD265-64S-XX-PF Arkusz danych(HTML) 6 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LFD265-64S-XX-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD265-64S-XX-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD265-64S-XX-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD265-64S-XX-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD265-64S-XX-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD265-64S-XX-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD265-64S-XX-PF Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD265-64S-XX-PF Datasheet HTML 8Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD265-64S-XX-PF Datasheet HTML 9Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
Test Condition
Unit
If=20mA
If=10mA
nm
λp
mcd
Iv
If=20mA
Vr=5V
nm
△λ
μA
Ir
Vf
If=20mA
volt
5/8
Page
IV-M
Parameter
Peak Wavelength
Luminous Intensity Per Chip
Spectral Line Half-Width
Reverse Current Any Chip
Forward Voltage Per Chip
Luminous Intensity Matching Ratio
Test Condition For Each Parameter
Symbol
PART NO. LFD265/64S-XX-PF


Podobny numer części - LFD265-64S-XX-PF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
LIGITEK electronics co....
LFD265-64-XX LIGITEK-LFD265-64-XX Datasheet
107Kb / 8P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
LFD265-64-XX-PF LIGITEK-LFD265-64-XX-PF Datasheet
144Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
More results

Podobny opis - LFD265-64S-XX-PF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
LIGITEK electronics co....
LFD265-62-XX-RP11-PF LIGITEK-LFD265-62-XX-RP11-PF Datasheet
145Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
LFD265-63-XX-PF LIGITEK-LFD265-63-XX-PF Datasheet
144Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
LFD4H5-62-XX-S LIGITEK-LFD4H5-62-XX-S Datasheet
100Kb / 8P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
LFD211-22V-XX-PF LIGITEK-LFD211-22V-XX-PF Datasheet
144Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
LFD211-22-XX-PF LIGITEK-LFD211-22-XX-PF Datasheet
160Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
LFD211-22-XX-SRP13-1 LIGITEK-LFD211-22-XX-SRP13-1 Datasheet
106Kb / 8P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
LFD211-24S-XX-PF LIGITEK-LFD211-24S-XX-PF Datasheet
156Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
LFD265-64-XX-PF LIGITEK-LFD265-64-XX-PF Datasheet
144Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
LFD211-21-XX LIGITEK-LFD211-21-XX Datasheet
100Kb / 8P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
LFD265-6A-XX-RP85-PF LIGITEK-LFD265-6A-XX-RP85-PF Datasheet
149Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
LFD265-6A-XX-S1-PF LIGITEK-LFD265-6A-XX-S1-PF Datasheet
150Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com