Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LFI3360-PF Arkusz danych(PDF) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

Numer części LFI3360-PF
Szczegółowy opis  FLASH ROUND TYPE LED LAMPS
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Strona internetowa  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LFI3360-PF Arkusz danych(HTML) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LFI3360-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFI3360-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFI3360-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Page 2/2
2.Wave Soldering Profile
Dip Soldering
Preheat: 120
°C Max
Preheat time: 60seconds Max
Ramp-up
2
°C/sec(max)
Ramp-Down:-5
°C/sec(max)
Solder Bath:260
°C Max
Dipping Time:3 seconds Max
Distance:2mm Min(From solder joint to body)
Soldering Condition(Pb-Free)
1.Iron:
Soldering Iron:30W Max
Temperature 350
°C Max
Soldering Time:3 Seconds Max(One Time)
Distance:2mm Min(From solder joint to body)
5
°/sec
max
260
° C3sec Max
150
100
Time(sec)
Temp(
° C)
260°
50
Preheat
2
°/sec
max
120°
0
25°
60 Seconds Max
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
FLASH ROUND TYPE LED LAMPS
LFI3360-PF


Podobny numer części - LFI3360-PF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
LIGITEK electronics co....
LFI3660-PF LIGITEK-LFI3660-PF Datasheet
66Kb / 2P
   FLASH ROUND TYPE LED LAMPS
More results

Podobny opis - LFI3360-PF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
LIGITEK electronics co....
LFHRF3363-PF LIGITEK-LFHRF3363-PF Datasheet
66Kb / 2P
   FLASH ROUND TYPE LED LAMPS
LFURF3360-PF LIGITEK-LFURF3360-PF Datasheet
156Kb / 6P
   FLASH ROUND TYPE LED LAMPS
LFH2060 LIGITEK-LFH2060 Datasheet
59Kb / 1P
   FLASH ROUND TYPE LED LAMPS
LFH3360-PF LIGITEK-LFH3360-PF Datasheet
66Kb / 2P
   FLASH ROUND TYPE LED LAMPS
LFG2060 LIGITEK-LFG2060 Datasheet
59Kb / 1P
   FLASH ROUND TYPE LED LAMPS
LFI3660-PF LIGITEK-LFI3660-PF Datasheet
66Kb / 2P
   FLASH ROUND TYPE LED LAMPS
LFDGM2063-1.5HZ LIGITEK-LFDGM2063-1.5HZ Datasheet
158Kb / 6P
   FLASH ROUND TYPE LED LAMPS
L8I2041-PF LIGITEK-L8I2041-PF Datasheet
116Kb / 6P
   ROUND TYPE LED LAMPS
L8SEF3330-PF LIGITEK-L8SEF3330-PF Datasheet
131Kb / 6P
   ROUND TYPE LED LAMPS
L8G2040-PF LIGITEK-L8G2040-PF Datasheet
111Kb / 6P
   ROUND TYPE LED LAMPS
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com