Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TD62074AP Arkusz danych(PDF) 8 Page - Toshiba Semiconductor

Numer części TD62074AP
Szczegółowy opis  4CH HIHG-CURRENT DARLINGTON SINK DRIVER
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TD62074AP Arkusz danych(HTML) 8 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TD62074AP Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TD62074AP Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TD62074AP Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TD62074AP Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TD62074AP Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TD62074AP Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TD62074AP Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TD62074AP Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor TD62074AP Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
TD62064,074P/AP/F/AF
2001-06-04
8
PACKAGE DIMENSIONS
DIP16−P−300−2.54A
Unit : mm
Weight: 1.11 g (Typ.)


Podobny numer części - TD62074AP

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TD62074AP TOSHIBA-TD62074AP Datasheet
345Kb / 9P
   4CH HIGH-CURRENT DARLINGTON SINK DRIVER
More results

Podobny opis - TD62074AP

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TD62164AP TOSHIBA-TD62164AP Datasheet
282Kb / 7P
   4CH HIGH-CURRENT DARLINGTON SINK DRIVER
TD62064BP1G TOSHIBA-TD62064BP1G Datasheet
237Kb / 11P
   4ch High-Current Darlington Sink Driver
TD62064BP-1 TOSHIBA-TD62064BP-1 Datasheet
300Kb / 8P
   4CH HIGH-CURRENT DARLINGTON SINK DRIVER
TD62164BP TOSHIBA-TD62164BP Datasheet
287Kb / 8P
   4CH HIGH-CURRENT DARLINGTON SINK DRIVER
TD62064P TOSHIBA-TD62064P Datasheet
345Kb / 9P
   4CH HIGH-CURRENT DARLINGTON SINK DRIVER
TD62064APG TOSHIBA-TD62064APG Datasheet
246Kb / 11P
   4ch High-Current Darlington Sink Driver
TD62064BP-1 TOSHIBA-TD62064BP-1_06 Datasheet
417Kb / 11P
   4CH HIGH−CURRENT DARLINGTON SINK DRIVER
TD62308APG TOSHIBA-TD62308APG Datasheet
210Kb / 11P
   4ch Low Input Active High-Current Darlington Sink Driver
TD62308AP TOSHIBA-TD62308AP Datasheet
297Kb / 8P
   4CH LOW INPUT ACTIVE HIGH-CURRENT DARLINGTON SINK DRIVER
TD62308APA TOSHIBA-TD62308APA Datasheet
229Kb / 6P
   4CH LOW INPUT ACTIVE HIGH-CURRENT DARLINGTON SINK DRIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com