Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LSBK2043S-P1 Arkusz danych(PDF) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

Numer części LSBK2043S-P1
Szczegółowy opis  ROUND TYPE LED LAMPS
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Strona internetowa  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LSBK2043S-P1 Arkusz danych(HTML) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LSBK2043S-P1 Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSBK2043S-P1 Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSBK2043S-P1 Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSBK2043S-P1 Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSBK2043S-P1 Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSBK2043S-P1 Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
Note : 1.All dimension are in millimeter tolerance is
±0.25mm unless otherwise noted.
2.Specifications are subject to change without notice.
Directivity Radiation
Package Dimensions
PART NO. LSBK2043S/P1
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
Page 1/5
+
-
25%
100%
-60
°
75% 50%
-30
°
75%
25%
0
50%
0
°
30
°
60
°
100%
1.5MAX
25.0MIN
10.55
±0.5
1.0MIN
2.54TYP
0.5
TYP
5.2
4.2
4.0
3.0


Podobny numer części - LSBK2043S-P1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
LIGITEK electronics co....
LSBK2043S LIGITEK-LSBK2043S Datasheet
114Kb / 6P
   ROUND TYPE LED LAMPS
More results

Podobny opis - LSBK2043S-P1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
LIGITEK electronics co....
L8I2041-PF LIGITEK-L8I2041-PF Datasheet
116Kb / 6P
   ROUND TYPE LED LAMPS
L8SEF3330-PF LIGITEK-L8SEF3330-PF Datasheet
131Kb / 6P
   ROUND TYPE LED LAMPS
L8G2040-PF LIGITEK-L8G2040-PF Datasheet
111Kb / 6P
   ROUND TYPE LED LAMPS
LUY2040 LIGITEK-LUY2040 Datasheet
103Kb / 5P
   ROUND TYPE LED LAMPS
LDBK12740 LIGITEK-LDBK12740 Datasheet
70Kb / 5P
   ROUND TYPE LED LAMPS
LDBK13733-OD LIGITEK-LDBK13733-OD Datasheet
112Kb / 6P
   ROUND TYPE LED LAMPS
LDBK13740 LIGITEK-LDBK13740 Datasheet
111Kb / 6P
   ROUND TYPE LED LAMPS
LDBK13742-OD LIGITEK-LDBK13742-OD Datasheet
115Kb / 6P
   ROUND TYPE LED LAMPS
LDBK32243 LIGITEK-LDBK32243 Datasheet
111Kb / 6P
   ROUND TYPE LED LAMPS
LDBK42443Z-S10 LIGITEK-LDBK42443Z-S10 Datasheet
114Kb / 6P
   ROUND TYPE LED LAMPS
LDBK63233-P1 LIGITEK-LDBK63233-P1 Datasheet
99Kb / 5P
   ROUND TYPE LED LAMPS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com