Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LSD335-62V-XX-RP6-PF Arkusz danych(PDF) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

Numer części LSD335-62V-XX-RP6-PF
Szczegółowy opis  SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.32 Inch)
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Strona internetowa  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LSD335-62V-XX-RP6-PF Arkusz danych(HTML) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LSD335-62V-XX-RP6-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD335-62V-XX-RP6-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD335-62V-XX-RP6-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD335-62V-XX-RP6-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD335-62V-XX-RP6-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD335-62V-XX-RP6-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD335-62V-XX-RP6-PF Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD335-62V-XX-RP6-PF Datasheet HTML 8Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD335-62V-XX-RP6-PF Datasheet HTML 9Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
PART NO.
Package Dimensions
Note : 1.All dimension are in millimeters and (lnch) tolerance is
±0.25(0.01") unless otherwise noted.
2.Specifications are subject to change without notice.
10.16
(0.40")
13.0
(0.51")
8.0
(0.315")
5.08
(0.20")
ψ0.45
TYP
6.0
±0.5
ψ1.0
0.5(0.02")
PIN
NO.1
7.5
(0.30")
LSD335/62V-XX/RP6-PF
6.50
(0.256")
Page 1/8
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only


Podobny numer części - LSD335-62V-XX-RP6-PF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
LIGITEK electronics co....
LSD335-62V-XX-PF LIGITEK-LSD335-62V-XX-PF Datasheet
131Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.32 Inch)
More results

Podobny opis - LSD335-62V-XX-RP6-PF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
LIGITEK electronics co....
LSD335-62V-XX-PF LIGITEK-LSD335-62V-XX-PF Datasheet
131Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.32 Inch)
LSD335-61-XX-RP3 LIGITEK-LSD335-61-XX-RP3 Datasheet
89Kb / 8P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.32 Inch)
LSD335-66-XX-RP38-PF LIGITEK-LSD335-66-XX-RP38-PF Datasheet
157Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.32 Inch)
LSD335-64-XX-PF LIGITEK-LSD335-64-XX-PF Datasheet
131Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.32 Inch)
LSD335-65-XX-RP38 LIGITEK-LSD335-65-XX-RP38 Datasheet
90Kb / 8P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.32 Inch)
LSD335-61-XX-RP117-PF LIGITEK-LSD335-61-XX-RP117-PF Datasheet
130Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.32 Inch)
LSD335-63-XX-RP4 LIGITEK-LSD335-63-XX-RP4 Datasheet
90Kb / 8P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.32 Inch)
LSD335-65-XX-PF LIGITEK-LSD335-65-XX-PF Datasheet
156Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.32 Inch)
LSD335-65-XX-RP195-PF LIGITEK-LSD335-65-XX-RP195-PF Datasheet
131Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.32 Inch)
LSD335-66-XX-PF LIGITEK-LSD335-66-XX-PF Datasheet
131Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.32 Inch)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com