Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IYD4251 Arkusz danych(PDF) 2 Page - IDEA.lnc.

Numer części IYD4251
Szczegółowy opis  T-1 3/4, 5 mm Round
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IDEA [IDEA.lnc.]
Strona internetowa  http://www.ledidea.com
Logo IDEA - IDEA.lnc.

IYD4251 Arkusz danych(HTML) 2 Page - IDEA.lnc.

  IYD4251 Datasheet HTML 1Page - IDEA.lnc. IYD4251 Datasheet HTML 2Page - IDEA.lnc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
IYD4251
Page
2 of 2
* Specifications subject to change without notice. Dimensions are in mm±0.25 unless stated otherwise.
IDEA, Inc., 1351 Titan Way, Brea, CA 92821 Ph:714-525-3302, 800-LED-IDEA; Fax: 714-525-3304 0507
Absolute Maximum Ratings at Ta = 25 °C
Electronic Optical Characteristics
Parameter
Symbol
Rating
Units
Forward Current
IF
25
mA
Operating Temperature
Topr
-40 to +85
°C
Storage Temperature
Tstg
-40 to +100
°C
Soldering Temperature
Tsol
260 ± 5
°C
Power Dissipation
Pd
85
mW
Pulse Forward Current
(Duty 1/10 at 1 KHz)
IF (Peak)
160
mA
Reverse Voltage
VR
5V
Parameter
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Units
Condition
Luminous Intensity
IV
210
mcd
IF = 10 mA
Viewing Angle
2
θ
1/2
—60
deg
IF = 20 mA
Peak Wavelength
λ
p
585
nm
IF = 20 mA
Dominant Wavelength
λ
d
590
nm
IF = 20 mA
Spectrum Radiation
Bandwidth
∆λ
—35
nm
IF = 20 mA
Forward Voltage
VF
1.7
2.0
2.4
V
IF = 20 mA
Reverse Current
IR
——
10
µA
VR = 5 V


Podobny numer części - IYD4251

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
IDEA.lnc.
IYD2151 IDEA-IYD2151 Datasheet
36Kb / 2P
   T-1, 3 mm diameter package
More results

Podobny opis - IYD4251

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
IDEA.lnc.
IVYC4251 IDEA-IVYC4251 Datasheet
105Kb / 2P
   T-1 3/4, 5 mm Round
IGD4251 IDEA-IGD4251 Datasheet
34Kb / 2P
   T-1 3/4, 5 mm Round
IVGC4251 IDEA-IVGC4251 Datasheet
104Kb / 2P
   T-1 3/4, 5 mm Round
IURC4251 IDEA-IURC4251 Datasheet
37Kb / 2P
   T-1 3/4, 5 mm Round
IVRT4251 IDEA-IVRT4251 Datasheet
37Kb / 2P
   T-1 3/4, 5 mm Round
IID4251 IDEA-IID4251 Datasheet
30Kb / 2P
   T-1 3/4, 5 mm Round
IVGT4251 IDEA-IVGT4251 Datasheet
37Kb / 2P
   T-1 3/4, 5 mm Round
logo
Everlight Electronics C...
7343-R5C2-AQTB EVERLIGHT-7343-R5C2-AQTB Datasheet
97Kb / 7P
   5 mm Round LED, T-1 3/4
T2C5-1MQB EVERLIGHT-T2C5-1MQB Datasheet
133Kb / 10P
   5 mm Round White LED (T-1 3/4)
484-10UTC-S400-A6 EVERLIGHT-484-10UTC-S400-A6 Datasheet
208Kb / 6P
   3 mm Round LED (T-1 3/4 )
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com