Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

1N4749 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Jinan Jingheng (Group) Co.,Ltd

Numer części 1N4749
Szczegółowy opis  1W SILICON PLANAR ZENER DIODES
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  JINANJINGHENG [Jinan Jingheng (Group) Co.,Ltd]
Strona internetowa  http://www.jinghenggroup.com
Logo JINANJINGHENG - Jinan Jingheng (Group) Co.,Ltd

1N4749 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Jinan Jingheng (Group) Co.,Ltd

  1N4749 Datasheet HTML 1Page - Jinan Jingheng (Group) Co.,Ltd 1N4749 Datasheet HTML 2Page - Jinan Jingheng (Group) Co.,Ltd 1N4749 Datasheet HTML 3Page - Jinan Jingheng (Group) Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
0
0
100
200 C
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
W
1N4728...1N4764
Ptot
Tamb
Admissible power dissipation versus ambient temperature
(Valid provided that leads at a distance of 10mm from case
are kept at ambient temperature)


Podobny numer części - 1N4749

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Microdiode Electronics ...
1N4749 CHENDA-1N4749 Datasheet
1Mb / 3P
   ZENER DIODES
logo
Surge Components
1N4749 SURGE-1N4749 Datasheet
84Kb / 2P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
Silicon Standard Corp.
1N4749 SSC-1N4749 Datasheet
173Kb / 3P
   Zener Diodes
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N4749 NJSEMI-1N4749 Datasheet
105Kb / 2P
   GLASS ZENER DIODES 500 MILLIWATTS 2.4-110 VOLTS
logo
Bytesonic Electronics C...
1N4749 BYTESONIC-1N4749 Datasheet
405Kb / 4P
   Silicon Planar Power Zener Diodes
More results

Podobny opis - 1N4749

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Shanghai Lunsure Electr...
1N4728THRU1N4764 CHENYI-1N4728THRU1N4764 Datasheet
55Kb / 3P
   1W SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Zibo Seno Electronic En...
MM1W3V3 ZSELEC-MM1W3V3 Datasheet
297Kb / 3P
   1W Silicon Planar Zener Diodes
logo
Jinan Jing Heng Electro...
BZV85-C2V7 JINGHENG-BZV85-C2V7 Datasheet
74Kb / 3P
   1W SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Guangdong Juxing Electr...
SMA4728A JUXING-SMA4728A Datasheet
2Mb / 3P
   1W Silicon Planar Zener Diodes
1SMAF4728A JUXING-1SMAF4728A Datasheet
572Kb / 3P
   1W Silicon Planar Zener Diodes
logo
Jinan Jing Heng Electro...
SMA4728 JINGHENG-SMA4728 Datasheet
74Kb / 2P
   1W SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
DAESAN ELECTRONIC CORP.
1N4728A DAESAN-1N4728A Datasheet
314Kb / 3P
   1W SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
1N4749 TGS-1N4749 Datasheet
308Kb / 3P
   1W SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Jinan Jing Heng Electro...
1N4727 JINGHENG-1N4727 Datasheet
125Kb / 4P
   1W SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Zibo Seno Electronic En...
1N4727 ZSELEC-1N4727 Datasheet
202Kb / 4P
   1W Silicon Planar Power Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com