Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ST7531 Arkusz danych(PDF) 9 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

Numer części ST7531
Szczegółowy opis  65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
Download  85 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SITRONIX [Sitronix Technology Co., Ltd.]
Strona internetowa  http://www.sitronix.com.tw
Logo SITRONIX - Sitronix Technology Co., Ltd.

ST7531 Arkusz danych(HTML) 9 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

Back Button ST7531 Datasheet HTML 5Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7531 Datasheet HTML 6Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7531 Datasheet HTML 7Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7531 Datasheet HTML 8Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7531 Datasheet HTML 9Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7531 Datasheet HTML 10Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7531 Datasheet HTML 11Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7531 Datasheet HTML 12Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7531 Datasheet HTML 13Page - Sitronix Technology Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 85 page
background image
ST7531
Ver 1.8
9/85
2006/9/18
PAD No.
PIN Name
X
Y
PAD No.
PIN Name
X
Y
389
COM[158]
-8196
-457
428
D2
-4495
-712
390
COM[159]
-8196
-500
429
D3
-4385
-712
391
T[10]
-8197
-712
430
D4
-4275
-712
392
T[9]
-8122
-712
431
D5
-4165
-712
393
T[8]
-8047
-712
432
D6
-4055
-712
394
T[7]
-7972
-712
433
D7
-3945
-712
395
T[6]
-7897
-712
434
VSS
-3835
-712
396
T[5]
-7822
-712
435
VDD
-3725
-712
397
T[4]
-7747
-712
436
D8
-3615
-712
398
T[3]
-7672
-712
437
D9
-3505
-712
399
T[2]
-7597
-712
438
D10
-3395
-712
400
T[1]
-7522
-712
439
D11
-3285
-712
401
T[0]
-7447
-712
440
D12
-3175
-712
402
VSS
-7355
-712
441
D13
-3065
-712
403
VSS
-7245
-712
442
D14
-2955
-712
404
VSS
-7135
-712
443
D15
-2845
-712
405
VSS
-7025
-712
444
VSS
-2735
-712
406
VSS4
-6915
-712
445
VDD
-2625
-712
407
VSS4
-6805
-712
446
E_RD
-2515
-712
408
VSS1
-6695
-712
447
RST
-2405
-712
409
VSS1
-6585
-712
448
VSS
-2295
-712
410
VDD1
-6475
-712
449
VDD
-2185
-712
411
VDD1
-6365
-712
450
M0
-2075
-712
412
VDD
-6255
-712
451
M1
-1965
-712
413
VDD
-6145
-712
452
IF1
-1855
-712
414
VDD
-6035
-712
453
IF2
-1745
-712
415
VDD
-5925
-712
454
IF3
-1635
-712
416
VDD
-5815
-712
455
VSS
-1525
-712
417
VDD
-5705
-712
456
VDD
-1415
-712
418
CL
-5595
-712
457
SI
-1305
-712
419
CLS
-5485
-712
458
SCL
-1195
-712
420
VSS
-5375
-712
459
XCS
-1085
-712
421
VDD
-5265
-712
460
VDD
-975
-712
422
A0
-5155
-712
461
VDD
-865
-712
423
RW_WR
-5045
-712
462
VDD
-755
-712
424
VSS
-4935
-712
463
VDD
-645
-712
425
VDD
-4825
-712
464
VDD
-535
-712
426
D0
-4715
-712
465
VDD
-425
-712
427
D1
-4605
-712
466
VDD1
-315
-712


Podobny numer części - ST7531

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sitronix Technology Co....
ST7530 SITRONIX-ST7530 Datasheet
1Mb / 100P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7532 SITRONIX-ST7532 Datasheet
1Mb / 85P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7533 SITRONIX-ST7533 Datasheet
582Kb / 60P
   33 x 96 Dot Matrix LCD Controller/Driver
logo
STMicroelectronics
ST7536 STMICROELECTRONICS-ST7536 Datasheet
100Kb / 9P
   POWER LINE MODEM
November 1998
ST7536CFN STMICROELECTRONICS-ST7536CFN Datasheet
100Kb / 9P
   POWER LINE MODEM
November 1998
More results

Podobny opis - ST7531

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sitronix Technology Co....
ST7626 SITRONIX-ST7626 Datasheet
1Mb / 94P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7636R SITRONIX-ST7636R Datasheet
1Mb / 109P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7625 SITRONIX-ST7625 Datasheet
1Mb / 160P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7636 SITRONIX-ST7636 Datasheet
1Mb / 99P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7530 SITRONIX-ST7530 Datasheet
1Mb / 100P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7624 SITRONIX-ST7624 Datasheet
1,003Kb / 98P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7628 SITRONIX-ST7628 Datasheet
2Mb / 213P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7532 SITRONIX-ST7532 Datasheet
1Mb / 85P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7637 SITRONIX-ST7637 Datasheet
2Mb / 210P
   65K 132x132 Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7632 SITRONIX-ST7632 Datasheet
1Mb / 96P
   4K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com