Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ST7636 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

Numer części ST7636
Szczegółowy opis  65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
Download  99 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SITRONIX [Sitronix Technology Co., Ltd.]
Strona internetowa  http://www.sitronix.com.tw
Logo SITRONIX - Sitronix Technology Co., Ltd.

ST7636 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

  ST7636 Datasheet HTML 1Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636 Datasheet HTML 2Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636 Datasheet HTML 3Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636 Datasheet HTML 4Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636 Datasheet HTML 5Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636 Datasheet HTML 6Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636 Datasheet HTML 7Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636 Datasheet HTML 8Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636 Datasheet HTML 9Page - Sitronix Technology Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 99 page
background image
ST7636
Ver 1.3
2/99
2006/08/15
3. ST7636 Pad Arrangement (COG)
Chip Size: 20,050 um x1,650 um
Bump Pitch:
PAD NO 1 ~ 496, 661~692: 40 um (COM/SEG)
PAD NO 497 ~ 660: 110 um (O)
Bump size:
PAD NO.1~464: 25(x)um X 96(y)um
PAD No.465~ 496,661~692: 96(x)um X 25(y)um
PAD N0. 497~660: 90(x)um X 40(y)um
Bump Height: 17um
Chip Thickness: 635um


Podobny numer części - ST7636

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sitronix Technology Co....
ST7636R SITRONIX-ST7636R Datasheet
1Mb / 109P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
More results

Podobny opis - ST7636

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sitronix Technology Co....
ST7626 SITRONIX-ST7626 Datasheet
1Mb / 94P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7636R SITRONIX-ST7636R Datasheet
1Mb / 109P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7625 SITRONIX-ST7625 Datasheet
1Mb / 160P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7530 SITRONIX-ST7530 Datasheet
1Mb / 100P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7624 SITRONIX-ST7624 Datasheet
1,003Kb / 98P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7628 SITRONIX-ST7628 Datasheet
2Mb / 213P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7531 SITRONIX-ST7531 Datasheet
1Mb / 85P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7532 SITRONIX-ST7532 Datasheet
1Mb / 85P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7637 SITRONIX-ST7637 Datasheet
2Mb / 210P
   65K 132x132 Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7632 SITRONIX-ST7632 Datasheet
1Mb / 96P
   4K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com