Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BTA1640FP Arkusz danych(PDF) 3 Page - Cystech Electonics Corp.

Numer części BTA1640FP
Szczegółowy opis  PNP Epitaxial Planar Power Transistor
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Strona internetowa  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

BTA1640FP Arkusz danych(HTML) 3 Page - Cystech Electonics Corp.

  BTA1640FP_07 Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. BTA1640FP_07 Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. BTA1640FP_07 Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. BTA1640FP_07 Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C657FP
Issued Date : 2004.09.01
Revised Date :2007.12.27
Page No. : 3/4
BTA1640FP
CYStek Product Specification
Characteristic Curves(Cont.)
Grounded Emitter Output Characteristics
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
01
23
45
6
Collector-to-Emitter Voltage---VCE(V)
IB=0mA
5mA
10mA
25mA
50mA
Power Derating Curve
0
0.5
1
1.5
2
2.5
0
50
100
150
200
Ambient Temperature---TA(℃)
Power Derating Curve
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0
50
100
150
200
Case Temperature---TC(℃)


Podobny numer części - BTA1640FP_07

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Cystech Electonics Corp...
BTA1640FP CYSTEKEC-BTA1640FP Datasheet
163Kb / 4P
   PNP Epitaxial Planar Power Transistor
More results

Podobny opis - BTA1640FP_07

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Cystech Electonics Corp...
BTP949L3 CYSTEKEC-BTP949L3 Datasheet
210Kb / 6P
   PNP Epitaxial Planar Power Transistor
BTA1640FP CYSTEKEC-BTA1640FP Datasheet
163Kb / 4P
   PNP Epitaxial Planar Power Transistor
BTA1640T3 CYSTEKEC-BTA1640T3 Datasheet
237Kb / 5P
   PNP Epitaxial Planar Power Transistor
BTA1640J3 CYSTEKEC-BTA1640J3 Datasheet
242Kb / 6P
   PNP Epitaxial Planar Power Transistor
BTA1640F3 CYSTEKEC-BTA1640F3 Datasheet
248Kb / 6P
   PNP Epitaxial Planar Power Transistor
BTA1640T3 CYSTEKEC-BTA1640T3 Datasheet
237Kb / 5P
   PNP Epitaxial Planar Power Transistor
BTA1640I3 CYSTEKEC-BTA1640I3 Datasheet
227Kb / 5P
   PNP Epitaxial Planar Power Transistor
logo
TT Electronics.
2N5333 TTELEC-2N5333 Datasheet
91Kb / 3P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR PNP POWER TRANSISTOR
logo
Cystech Electonics Corp...
TIP32CE3 CYSTEKEC-TIP32CE3 Datasheet
150Kb / 4P
   3A PNP Epitaxial Planar Power Transistor
BCP69L3 CYSTEKEC-BCP69L3 Datasheet
172Kb / 4P
   Medium Power PNP Epitaxial Planar Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com