Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BA823F Arkusz danych(PDF) 5 Page - Rohm

Numer części BA823F
Szczegółowy opis  Serial-Parallel 3-input Driver
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA823F Arkusz danych(HTML) 5 Page - Rohm

  BA823F_09 Datasheet HTML 1Page - Rohm BA823F_09 Datasheet HTML 2Page - Rohm BA823F_09 Datasheet HTML 3Page - Rohm BA823F_09 Datasheet HTML 4Page - Rohm BA823F_09 Datasheet HTML 5Page - Rohm BA823F_09 Datasheet HTML 6Page - Rohm BA823F_09 Datasheet HTML 7Page - Rohm BA823F_09 Datasheet HTML 8Page - Rohm BA823F_09 Datasheet HTML 9Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
BA823F
Technical Note
5/8
www.rohm.com
2009.06 - Rev.A
© 2009 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Timing chart
Fig.6
Application example
Fig.7
Example: Print head using the strobe function
Use for thermal printer (when the timing is 1 phase) example
Disabling the high current while the heating
element is switched off is advantageous.
Clock input C
DATA input D1
Strobe input S
DATA output DO
Ō0
Ō 1
Ō 2
Ō 3
Ō 4
Ō 5
Ō 6
Ō 7
BA823F
DATA signal
Shift pulse
Power supply 5V
Print pulse
10V
BA823F
BA823F


Podobny numer części - BA823F_09

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
BA823F ROHM-BA823F Datasheet
83Kb / 7P
   8-bit, serial IN, parallel OUT driver
BA823F ROHM-BA823F Datasheet
152Kb / 6P
   8-Bit Serial-Input Parallel-Output Driver
More results

Podobny opis - BA823F_09

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
BA829 ROHM-BA829_09 Datasheet
246Kb / 8P
   Serial / Parallel 5-input Driver
logo
Toshiba Semiconductor
TD6337P TOSHIBA-TD6337P Datasheet
236Kb / 6P
   10BIT SERIAL-INPUT/PARALLEL OUTPUT DRIVER
logo
Rohm
BA823F ROHM-BA823F Datasheet
152Kb / 6P
   8-Bit Serial-Input Parallel-Output Driver
logo
Toshiba Semiconductor
TD6338P TOSHIBA-TD6338P Datasheet
235Kb / 6P
   Bi-CMOS 10 BIT SERIAL-INPUT/PARALLEL OUTPUT DRIVER
logo
Rohm
BU2050F ROHM-BU2050F_1 Datasheet
491Kb / 25P
   Serial / Parallel 4-input Drivers
BD7851FP-E2 ROHM-BD7851FP-E2 Datasheet
451Kb / 25P
   Serial / Parallel 4-input Drivers
BU2050F ROHM-BU2050F_09 Datasheet
491Kb / 25P
   Serial / Parallel 4-input Drivers
BU2098F ROHM-BU2098F_09 Datasheet
299Kb / 13P
   Serial / Parallel 2-input Drivers
logo
System Logic Semiconduc...
SL74HC164 SLS-SL74HC164 Datasheet
50Kb / 5P
   8-Bit Serial-Input/Parallel-Output8-Bit Serial-Input/Parallel-Output Shift Register
logo
Princeton Technology Co...
PT16940 PTC-PT16940 Datasheet
226Kb / 4P
   Serial-In Parallel-Out 12CH LED Driver with 3-Line Serial Interface
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com