Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TA0274A Arkusz danych(PDF) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TA0274A
Szczegółowy opis  SAW Filter 868.95MHz SMD5X5mm
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0274A Arkusz danych(HTML) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA0274A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0274A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0274A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0274A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0274A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
- 3 -
TST DCC
Release document
C.FREQUENCY CHARACTERISTICS:
TA0274A
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
866.5
867.0
867.5
868.0
868.5
869.0
869.5
870.0
870.5
871.0
871.5
Frequency(MHz)
TA0274A
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
Frequency(MHz)


Podobny numer części - TA0274A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0274A GOLLEDGE-TA0274A Datasheet
112Kb / 4P
   SAW Filter 868.95MHz
More results

Podobny opis - TA0274A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0595A TAI-SAW-TA0595A Datasheet
252Kb / 6P
   SAW Filter 868.95MHz
logo
Golledge Electronics Lt...
MA07090 GOLLEDGE-MA07090 Datasheet
112Kb / 4P
   SAW Filter 868.95MHz
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0309A TAI-SAW-TA0309A Datasheet
481Kb / 5P
   SAW Filter 403.55MHz SMD5X5mm
TA0264A TAI-SAW-TA0264A Datasheet
481Kb / 5P
   SAW Filter 433.92MHz SMD5X5mm
TA0280A TAI-SAW-TA0280A Datasheet
296Kb / 5P
   SAW Filter 868.30MHz SMD5X5mm
TA0376A TAI-SAW-TA0376A Datasheet
471Kb / 5P
   SAW Filter 390MHz SMD5X5mm
TA0308A TAI-SAW-TA0308A Datasheet
479Kb / 5P
   SAW Filter 315.15MHz SMD5X5mm
TE0107A TAI-SAW-TE0107A Datasheet
466Kb / 6P
   SAW Filter 479.5MHz SMD5X5mm
TA0275A TAI-SAW-TA0275A Datasheet
347Kb / 5P
   SAW Filter 869.6MHz SMD5X5mm
TA0317A TAI-SAW-TA0317A Datasheet
320Kb / 5P
   SAW Filter 869.85MHz SMD5X5mm
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com