Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TA0327A Arkusz danych(PDF) 6 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TA0327A
Szczegółowy opis  SAW Filter 941.5MHz For EGSM SMD 3.0횞3.0
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0327A Arkusz danych(HTML) 6 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA0327A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0327A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0327A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0327A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0327A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0327A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
6
TST DCC
Release document
G. PACKING:
1. REEL DIMENSION
2. TAPE DIMENSION


Podobny numer części - TA0327A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0327A GOLLEDGE-TA0327A Datasheet
260Kb / 5P
   SAW Filter 941.50MHz
More results

Podobny opis - TA0327A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0152A TAI-SAW-TA0152A Datasheet
1Mb / 7P
   SAW Filter 942.5MHz For EGSM SMD 3.0횞3.0
TA0394A TAI-SAW-TA0394A Datasheet
1Mb / 6P
   SAW Filter 942.5MHz SMD 3.0횞3.0
TA0169A TAI-SAW-TA0169A Datasheet
286Kb / 6P
   SAW Filter 836.5MHz SMD 3.0횞3.0
TA0495A TAI-SAW-TA0495A Datasheet
247Kb / 7P
   SAW Filter 915MHz SMD 3.0횞3.0 mm
TA0292A TAI-SAW-TA0292A Datasheet
268Kb / 5P
   SAW Filter 1220MHz SMD 3.0횞3.0 mm
TA0296A TAI-SAW-TA0296A Datasheet
627Kb / 6P
   SAW Filter 869MHz SMD 3.0횞3.0 mm
logo
Transko Electronics, In...
TA897CM TRANSKO-TA897CM Datasheet
362Kb / 4P
   EGSM, RF SAW Filter
Revision 0 : April 2011
TA942BM TRANSKO-TA942BM Datasheet
416Kb / 4P
   EGSM, RF SAW Filter
Revision 1: July 2011
TA942CM TRANSKO-TA942CM Datasheet
436Kb / 4P
   EGSM, RF SAW Filter
Revision 0: April 2011
TA942MM6 TRANSKO-TA942MM6 Datasheet
362Kb / 3P
   EGSM, RF SAW Filter
Revision 0: July 2012
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com