Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TA0396A Arkusz danych(PDF) 4 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TA0396A
Szczegółowy opis  SAW Filter 413.9MHz F11
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0396A Arkusz danych(HTML) 4 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA0396A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0396A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0396A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0396A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
4
TST DCC
Release document
D. MEASUREMENT CIRCUIT:
E.OUTLINE DRAWING:
   
Network analyzer
   
SAW Filter
1
4
2,3
50Ω
50Ω
#1: Input
#4: Output
#2,3: Ground
: Date Code
Unit: mm
A 396
T


Podobny numer części - TA0396A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0390A TAI-SAW-TA0390A Datasheet
224Kb / 7P
   SAW Filter 940.5 MHz SMD 3.0X3.0 mm
TA0391A TAI-SAW-TA0391A Datasheet
498Kb / 6P
   SAW Filter 1747.5 MHz SMD 3X3 mm
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0391A GOLLEDGE-TA0391A Datasheet
247Kb / 5P
   SAW Filter 1747.50MHz
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0391B TAI-SAW-TA0391B Datasheet
388Kb / 7P
   SAW Filter 1747.5 MHz for PCN
TA0391C TAI-SAW-TA0391C Datasheet
296Kb / 7P
   SAW Filter 1747.5 MHz
More results

Podobny opis - TA0396A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA466E1 TAI-SAW-TA466E1 Datasheet
197Kb / 4P
   SAW Filter 466MHz F11
TA450E1 TAI-SAW-TA450E1 Datasheet
208Kb / 4P
   SAW Filter 450MHz F11
TC0223A TAI-SAW-TC0223A Datasheet
216Kb / 3P
   SAW Resonator 315.15 MHz F11
TC0165A TAI-SAW-TC0165A Datasheet
199Kb / 3P
   SAW Resonator 390.000 MHz F11
TC433E1_A TAI-SAW-TC433E1_A Datasheet
205Kb / 3P
   SAW Resonator 433.92 MHz F11
TC433E1 TAI-SAW-TC433E1 Datasheet
210Kb / 3P
   SAW Resonator 433.92 MHz F11
TC0232A TAI-SAW-TC0232A Datasheet
209Kb / 3P
   SAW Resonator 433.92 MHz F11
TC0166A TAI-SAW-TC0166A Datasheet
125Kb / 4P
   One-Port SAW Resonator 315MHz F11
logo
SIPAT Co,Ltd
LBT70A39 SIPAT-LBT70A39_10 Datasheet
157Kb / 4P
   70MHz SAW Filter 70MHz SAW Filter
LBT70A39 SIPAT-LBT70A39 Datasheet
157Kb / 4P
   70MHz SAW Filter 70MHz SAW Filter
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com