Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXRS620WBBGZA-RL Datasheet(Arkusz danych) 6 Page - Analog Devices

Numer części ADXRS620WBBGZA-RL
Szczegółowy opis  ±300°/sec Yaw Rate Gyro
Pobierz  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 6 page
background image
ADXRS620
Rev. 0 | Page 6 of
12
RATE OUT (V)
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
N > 1000 for all typical performance plots, unless otherwise noted.
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Figure 4. Null Output at 25°C (VRATIO = 5 V)
45
40
35
30
25
20
15
10
0
5
–0.5 –0.4 –0.3 –0.2 –0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
(°/sec°/C)
Figure 5. Null Drift over Temperature (VRATIO = 5 V)
16
14
12
10
8
6
4
2
0
SENSITIVITY (mV/°/sec)
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.5
6.4
6.3
6.2
Figure 6. Sensitivity at 25°C (VRATIO = 5 V)
30
25
20
15
10
5
0
–10
–8
–6
–4
–2
0
2
4
6
8
10
DRIFT (%)
Figure 7. Sensitivity Drift over Temperature
35
0
5
10
15
20
25
30
–650 –610 –570 –530 –490 –450 –410 –370 –330 –290 –250
ST1 Δ (mV)
Figure 8. ST1 Output Change at 25°C (VRATIO = 5 V)
40
35
30
25
20
15
10
5
0
ST2 Δ (mV)
250
290
330
370
410
450
490
650
610
570
530
Figure 9. ST2 Output Change at 25°C (VRATIO = 5 V)




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl