Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXRS623WBBGZ-RL Datasheet(Arkusz danych) 6 Page - Analog Devices

Numer części ADXRS623WBBGZ-RL
Szczegółowy opis  ±150°/Sec Yaw Rate Gyroscope
Pobierz  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 6 page
background image
ADXRS623
Rev. 0 | Page 6 of 12
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
N > 1000 for all typical performance plots, unless otherwise noted.
0
2.0
RATEOUT (V)
25
20
15
10
5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.7
2.9
2.6
2.8
3.0
Figure 4. Null Output at 25°C (VRATIO = 5 V)
30
35
40
45
0
(°/s/°C)
25
20
15
10
5
–0.5
–0.4
–0.3 –0.2
–0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Figure 5. Null Drift over Temperature (VRATIO= 5 V)
0
SENSITIVITY (mV/°/s)
35
30
25
20
15
10
5
Figure 6. Sensitivity at 25°C (VRATIO = 5 V)
30
0
−10
PERCENT DRIFT (%)
25
20
15
10
5
−8
−6
−4
−2
0
2
4
6
8
10
Figure 7. Sensitivity Drift over Temperature
45
0
ST1 Δ (mV)
40
35
30
25
20
15
10
5
Figure 8. ST1 Output Change at 25°C (VRATIO= 5 V)
45
0
ST2 Δ (mV)
40
35
30
25
20
15
10
5
Figure 9. ST2 Output Change at 25°C (VRATIO = 5 V)




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl