Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TC0283A Arkusz danych(PDF) 1 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TC0283A
Szczegółowy opis  SAW Resonator 462.5375 MHz SMD3.8X3.8 mm
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0283A Arkusz danych(HTML) 1 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TC0283A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0283A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0283A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0283A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0283A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
FR-03S06-02
TST DCC
Release document
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 3, Industrial 2nd Rd., Ping-Chen Industrial District,
Taoyuan, 324, Taiwan, R.O.C.
TEL: 886-3-4690038
FAX: 886-3-4697532
E-mail: tstsales@mail.taisaw.com
Web: www.taisaw.com
Approval Sheet For Product Specification
Issued Date: 2005/07/08
Product Name: SAW Resonator 462.5375 MHz SMD3.8X3.8 mm
TST Parts No.: TC0283A
Customer Parts No.:
Company:
Division:
Approved by :
Date:
Checked by:
Asin Lin
Approval by:
Francis Chen
Date:
2005/07/08


Podobny numer części - TC0283A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Golledge Electronics Lt...
TC0283A GOLLEDGE-TC0283A Datasheet
162Kb / 4P
   SAW Resonator 462.5375MHz
More results

Podobny opis - TC0283A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0282A TAI-SAW-TC0282A Datasheet
330Kb / 5P
   SAW Resonator 460 MHz SMD3.8X3.8 mm
TC0281A TAI-SAW-TC0281A Datasheet
237Kb / 5P
   SAW Resonator 456 MHz SMD3.8X3.8 mm
TC0280A TAI-SAW-TC0280A Datasheet
332Kb / 5P
   SAW Resonator 455 MHz SMD3.8X3.8 mm
TC0287A TAI-SAW-TC0287A Datasheet
311Kb / 5P
   SAW Resonator 302 MHz SMD3.8X3.8 mm
TB360EC TAI-SAW-TB360EC Datasheet
415Kb / 8P
   SAW Filter 360 MHz SMD3.8x3.8 mm
TC0279A TAI-SAW-TC0279A Datasheet
245Kb / 5P
   SAW Resonator 433.9 MHz SMD5.0X5.0 mm
TC0260A TAI-SAW-TC0260A Datasheet
345Kb / 5P
   SAW Resonator 314.525 MHz SMD5.0X5.0 mm
TC0150A TAI-SAW-TC0150A Datasheet
336Kb / 4P
   SAW Resonator 390 MHz SMD5X5 mm
TC0272A TAI-SAW-TC0272A Datasheet
286Kb / 4P
   SAW Resonator 403.55 MHz SMD3X3 mm
TD0116A TAI-SAW-TD0116A Datasheet
258Kb / 6P
   SAW Resonator 1090 MHz SMD 3.8X3.8 mm
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com