Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TC0318A Arkusz danych(PDF) 5 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TC0318A
Szczegółowy opis  SAW Resonator 433.92 MHz SMD 3.8X3.8 mm
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0318A Arkusz danych(HTML) 5 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TC0318A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0318A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0318A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0318A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0318A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0318A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0318A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
- 5 -
TST DCC
Release document
I. PACKING:
1.REEL DIMENSION
2.TAPE DIMENSION


Podobny numer części - TC0318A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0310A TAI-SAW-TC0310A Datasheet
305Kb / 6P
   SAW Resonator 359.4 MHz SMD 3.8X3.8 mm
logo
Golledge Electronics Lt...
TC0310A GOLLEDGE-TC0310A Datasheet
186Kb / 5P
   359.40MHz SAW Resonator
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0314A TAI-SAW-TC0314A Datasheet
379Kb / 5P
   SAW Resonator 800 MHz SMD 3.8X3.8 mm
logo
Golledge Electronics Lt...
TC0314A GOLLEDGE-TC0314A Datasheet
206Kb / 4P
   800.0MHz SAW Resonator
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0315A TAI-SAW-TC0315A Datasheet
379Kb / 5P
   SAW Resonator 907.2 MHz SMD 3.8X3.8 mm
More results

Podobny opis - TC0318A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0170A TAI-SAW-TC0170A Datasheet
269Kb / 5P
   SAW Resonator 433.92 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TD0116A TAI-SAW-TD0116A Datasheet
258Kb / 6P
   SAW Resonator 1090 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0273A TAI-SAW-TC0273A Datasheet
247Kb / 5P
   SAW Resonator 500.3 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0237A TAI-SAW-TC0237A Datasheet
353Kb / 5P
   SAW Resonator 666.6043 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0248A TAI-SAW-TC0248A Datasheet
285Kb / 5P
   SAW Resonator 433.000 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0403A TAI-SAW-TC0403A Datasheet
264Kb / 6P
   SAW Resonator 915.75 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0429A TAI-SAW-TC0429A Datasheet
278Kb / 6P
   SAW Resonator 644.873 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0185A TAI-SAW-TC0185A Datasheet
289Kb / 4P
   SAW Resonator 745.795 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0187A TAI-SAW-TC0187A Datasheet
285Kb / 5P
   SAW Resonator 772.420 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0327BA3510 TAI-SAW-TC0327BA3510 Datasheet
831Kb / 6P
   SAW Resonator 840 MHz SMD 3.8X3.8 mm
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com