Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TC0412A Arkusz danych(PDF) 5 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TC0412A
Szczegółowy opis  SAW Resonator 672.531 MHz SMD 3.0X3.0 mm
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0412A Arkusz danych(HTML) 5 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TC0412A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0412A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0412A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0412A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0412A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0412A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
- 5 -
TST DCC
Release document
I. PACKING:
1. REEL DIMENSION
2. TAPE DIMENSION


Podobny numer części - TC0412A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0413A TAI-SAW-TC0413A Datasheet
268Kb / 6P
   SAW Resonator 669.694 MHz SMD 3X3 mm
TC0416A TAI-SAW-TC0416A Datasheet
269Kb / 6P
   SAW Resonator 480.225 MHz SMD 3X3 mm
TC0418A TAI-SAW-TC0418A Datasheet
181Kb / 3P
   SAW Resonator 316 MHz TO-39
More results

Podobny opis - TC0412A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0483A TAI-SAW-TC0483A Datasheet
404Kb / 6P
   SAW Resonator 768.407 MHz SMD 3.0X3.0 mm
TC0340A TAI-SAW-TC0340A Datasheet
402Kb / 6P
   SAW Resonator 614.726 MHz SMD 3.0X3.0 mm
TC0537A TAI-SAW-TC0537A Datasheet
414Kb / 6P
   SAW Resonator 834.64 MHz SMD 3.0X3.0 mm
TC0532A TAI-SAW-TC0532A Datasheet
403Kb / 6P
   SAW Resonator 644.873 MHz SMD 3.0X3.0 mm
TC0528A TAI-SAW-TC0528A Datasheet
407Kb / 6P
   SAW Resonator 1000MHz SMD 3.0X3.0 mm
TC0671A TAI-SAW-TC0671A Datasheet
391Kb / 6P
   SAW Resonator 1600MHz SMD 3.0X3.0 mm(300KHz)
TA0390A TAI-SAW-TA0390A Datasheet
224Kb / 7P
   SAW Filter 940.5 MHz SMD 3.0X3.0 mm
TA0562A TAI-SAW-TA0562A Datasheet
435Kb / 7P
   SAW Filter 906 MHz SMD 3.0X3.0 mm
TA0617A TAI-SAW-TA0617A Datasheet
416Kb / 7P
   SAW Filter 700 MHz SMD 3.0X3.0 mm
TA0767A TAI-SAW-TA0767A Datasheet
274Kb / 8P
   SAW Filter 675 MHz SMD 3.0X3.0 mm
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com