Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TC433ID-A Arkusz danych(PDF) 4 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TC433ID-A
Szczegółowy opis  One-Port SAW Resonator 433.42MHz SMD5X5
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC433ID-A Arkusz danych(HTML) 4 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TC433ID-A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC433ID-A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC433ID-A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC433ID-A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC433ID-A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
G. TEST CIRCUIT:
50Ω
Network analyzer
50Ω
SAW Resonator
6
2
1,3,5,7
From 50 Ohm
Network
Analyzer
To 50 Ohm
Network
Analyzer
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
3


Podobny numer części - TC433ID-A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
TC4331B FUMAN-TC4331B Datasheet
1Mb / 6P
   4-bit inverted/positive timer IC
TC4331C FUMAN-TC4331C Datasheet
1Mb / 6P
   4-bit inverted/positive timer IC
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC433E1 TAI-SAW-TC433E1 Datasheet
210Kb / 3P
   SAW Resonator 433.92 MHz F11
TC433E1_A TAI-SAW-TC433E1_A Datasheet
205Kb / 3P
   SAW Resonator 433.92 MHz F11
TC433E2-A TAI-SAW-TC433E2-A Datasheet
230Kb / 3P
   SAW Resonator 433.920 MHz TO-39
More results

Podobny opis - TC433ID-A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TD0110A TAI-SAW-TD0110A Datasheet
319Kb / 4P
   SAW Resonator 868.35 MHz SMD5X5
logo
List of Unclassifed Man...
FR0360M00-DD17 ETC1-FR0360M00-DD17 Datasheet
114Kb / 5P
   One-port SAW Resonator
logo
Advanced Crystal Techno...
ACTR4024 ACT-ACTR4024 Datasheet
233Kb / 5P
   One Port Saw Resonator
2-6-2011
logo
ECS, Inc.
ECS-DR1 ECS-ECS-DR1 Datasheet
183Kb / 1P
   ONE-PORT SAW RESONATOR
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0150A TAI-SAW-TC0150A Datasheet
336Kb / 4P
   SAW Resonator 390 MHz SMD5X5 mm
logo
Abracon Corporation
ASR418S2 ABRACON-ASR418S2 Datasheet
1Mb / 3P
   SMD ONE PORT SAW RESONATOR
02.21.11
ASR868.35E ABRACON-ASR868.35E Datasheet
1Mb / 3P
   One-Port SMD SAW Resonator
09.22.15
logo
Golledge Electronics Lt...
MA07074 GOLLEDGE-MA07074 Datasheet
142Kb / 3P
   One-Port SAW Resonator 315.0MHz
logo
ECS, Inc.
ECS-SDR1 ECS-ECS-SDR1 Datasheet
106Kb / 1P
   SMD ONE PORT SAW RESONATOR
logo
Abracon Corporation
ASR418S2-T ABRACON-ASR418S2-T Datasheet
1Mb / 3P
   SMD ONE PORT SAW RESONATOR
02.21.11
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com