Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BAT42WS Arkusz danych(PDF) 2 Page - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.

Numer części BAT42WS
Szczegółowy opis  SCHOTTKY DIODES
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SY [Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.]
Strona internetowa  http://www.shunyegroup.com.cn/
Logo SY - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.

BAT42WS Arkusz danych(HTML) 2 Page - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.

  BAT42WS Datasheet HTML 1Page - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd. BAT42WS Datasheet HTML 2Page - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES BAT42WS/BAT43WS
0
200
400
600
800
VF INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (mV)
FIG. 2-TYPICAL FORWARD CHARACTERISTIC
FIG. 1- FORWARD CURRENT DERATING CVRVE
100
10
1
0.1
TA,AMBIENT TEMPERATURE(
C)
100
80
60
40
20
0
0
25
50
75
100
125
150
Tj=125
C
TA=125
C
TA=25
C
TA=75
C
TA=-25
C
FIG. 3- TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
0
10
20
30
40
1000
100
10
1.0
0.1
0.01
VR, INSTANTANEOUS REVERSE VOLTAGE.(V)
TA=125
C
TA=75
C
TA=25
C
FIG. 4- TOTAL CAPACITANCE
VS REVERSE VOLTAGE
0
10
20
30
40
100
10
1.0
VR, REVERSE VOLTAGE.(V)
TA=125
C
f=1MHz
www.shunyegroup.com


Podobny numer części - BAT42WS

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Pan Jit International I...
BAT42WS PANJIT-BAT42WS Datasheet
113Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
logo
Diode Semiconductor Kor...
BAT42WS DSK-BAT42WS Datasheet
281Kb / 2P
   Schottky barrier diodes
logo
Guangdong Kexin Industr...
BAT42WS KEXIN-BAT42WS Datasheet
34Kb / 1P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
Shenzhen Luguang Electr...
BAT42WS LUGUANG-BAT42WS Datasheet
291Kb / 3P
   Schottky Diodes
logo
Won-Top Electronics
BAT42WS WTE-BAT42WS Datasheet
30Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
More results

Podobny opis - BAT42WS

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AiT Semiconductor Inc.
B0520W AITSEMI-B0520W Datasheet
531Kb / 5P
   SCHOTTKY DIODES SCHOTTKY BARRIER DIODES
REV1.0
B0520WS AITSEMI-B0520WS Datasheet
522Kb / 4P
   SCHOTTKY DIODES SCHOTTKY BARRIER DIODES
REV1.0
logo
Unisonic Technologies
SD106WS UTC-SD106WS Datasheet
84Kb / 3P
   SCHOTTKY DIODES
logo
General Semiconductor
SD101A GE-SD101A Datasheet
107Kb / 3P
   Schottky Diodes
BAT17 GE-BAT17 Datasheet
81Kb / 1P
   SCHOTTKY DIODES
BAT46 GE-BAT46 Datasheet
41Kb / 2P
   Schottky Diodes
BAT54 GE-BAT54 Datasheet
51Kb / 2P
   Schottky Diodes
BAT54WS GE-BAT54WS Datasheet
39Kb / 2P
   SCHOTTKY DIODES
LL41 GE-LL41 Datasheet
42Kb / 2P
   Schottky Diodes
LL103A GE-LL103A Datasheet
131Kb / 3P
   Schottky Diodes
logo
Rectron Semiconductor
SD101AWS RECTRON-SD101AWS Datasheet
52Kb / 3P
   SCHOTTKY DIODES
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com