Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXRS624WBBGZ Datasheet(Arkusz danych) 6 Page - Analog Devices

Numer części ADXRS624WBBGZ
Szczegółowy opis  ±50°/s Yaw Rate Gyro
Pobierz  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 6 page
background image
ADXRS624
Rev. 0 | Page 6 of 12
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
N > 1000 for all typical performance plots, unless otherwise noted.
RATEOUT (V)
35
30
25
20
15
10
5
0
Figure 4. Null Output at 25°C (VRATIO = 5 V)
0
5
10
15
20
25
30
35
RATEOUT TEMPCO (°/sec/°C)
Figure 5. Null Drift over Temperature (VRATIO = 5 V)
0
5
10
15
20
25
30
SENSITIVITY (mV/°/sec)
Figure 6. Sensitivity at 25°C (VRATIO = 5 V)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
SENSITIVITY DRIFT (%)
Figure 7. Sensitivity Drift over Temperature
0
5
10
15
20
25
30
35
40
ST1
Δ (V)
Figure 8. ST1 Output Change at 25°C (VRATIO = 5 V)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
ST2
Δ (V)
Figure 9. ST2 Output Change at 25°C (VRATIO = 5 V)




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl