Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TA45-ABT6R110C0 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Schurter Inc.

Numer części TA45-ABT6R110C0
Szczegółowy opis  IEC Appliance Inlet C14 with Circuit Breaker TA45
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SCHURTER [Schurter Inc.]
Strona internetowa  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.

TA45-ABT6R110C0 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Schurter Inc.

  TA45-ABT6R110C0 Datasheet HTML 1Page - Schurter Inc. TA45-ABT6R110C0 Datasheet HTML 2Page - Schurter Inc. TA45-ABT6R110C0 Datasheet HTML 3Page - Schurter Inc. TA45-ABT6R110C0 Datasheet HTML 4Page - Schurter Inc. TA45-ABT6R110C0 Datasheet HTML 5Page - Schurter Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image

Power entry modules without line filter
645
www.schurter.com/pg05
Connectors
Dimensions
91.5mm
43
M3/ø 3.6
2
1
Detail A
24.2
67.5*
13.5
6.3x0.8mm
6.3x0.8mm
36
R 3
29
0
-0.5
0
+0.2
* --- Version TA45 with undervoltage release
Diagrams
Diagram
1) Line
2) Load


Podobny numer części - TA45-ABT6R110C0

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Schurter Inc.
TA45-ABTWF120C0 SCHURTER-TA45-ABTWF120C0 Datasheet
1Mb / 14P
   Circuit Breaker for Equipment thermal, 2 pole, Rocker actuation
14.04.2022
More results

Podobny opis - TA45-ABT6R110C0

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Schurter Inc.
6145 SCHURTER-6145_V01 Datasheet
575Kb / 6P
   IEC Appliance Inlet C14 with Circuit Breaker TA45
6145 SCHURTER-6145_18 Datasheet
622Kb / 6P
   IEC Appliance Inlet C14 with Circuit Breaker TA45
6145 SCHURTER-6145_17 Datasheet
508Kb / 6P
   IEC Appliance Inlet C14 with Circuit Breaker TA45
DF11 SCHURTER-DF11 Datasheet
1Mb / 5P
   IEC Appliance Inlet C14 with recessed Circuit Breaker TA45
5145 SCHURTER-5145 Datasheet
1Mb / 6P
   IEC Appliance Inlet C14 with Filter, Circuit Breaker TA45
DF12 SCHURTER-DF12_18 Datasheet
703Kb / 7P
   IEC Appliance Inlet C14 with Filter, Circuit Breaker TA45
DF12 SCHURTER-DF12 Datasheet
1Mb / 6P
   IEC Appliance Inlet C14 with Filter, Circuit Breaker TA45 (recessed)
DF11 SCHURTER-DF11_V01 Datasheet
634Kb / 7P
   IEC Appliance Inlet C14 or C18 with recessed Circuit Breaker TA45
5145 SCHURTER-5145_17 Datasheet
805Kb / 8P
   IEC Appliance Inlet C14 or C18 with Filter, Circuit Breaker TA45
DF11 SCHURTER-DF11_17 Datasheet
553Kb / 7P
   IEC Appliance Inlet C14 or C18 with recessed Circuit Breaker TA45
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com