Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

74HC3G04DC Arkusz danych(PDF) 2 Page - NXP Semiconductors

Numer części 74HC3G04DC
Szczegółowy opis  Inverter
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  NXP [NXP Semiconductors]
Strona internetowa  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74HC3G04DC Arkusz danych(HTML) 2 Page - NXP Semiconductors

  74HC3G04DC Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74HC3G04DC Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74HC3G04DC Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74HC3G04DC Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74HC3G04DC Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74HC3G04DC Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74HC3G04DC Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74HC3G04DC Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74HC3G04DC Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 13 page
background image
74HC_HCT3G04_3
© NXP B.V. 2008. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 03 — 2 July 2008
2 of 13
NXP Semiconductors
74HC3G04; 74HCT3G04
Inverter
4.
Marking
5.
Functional diagram
6.
Pinning information
6.1 Pinning
Table 2.
Marking codes
Type number
Marking code
74HC3G04DP
H04
74HCT3G04DP
T04
74HC3G04DC
H04
74HCT3G04DC
T04
74HC3G04GD
H04
74HCT3G04GD
T04
Fig 1.
Logic symbol
Fig 2.
IEC logic symbol
Fig 3.
Logic diagram (one gate)
mna720
1A
1Y
17
2A
2Y
35
3A
3Y
62
7
1
1
1
5
3
mna721
1
2
6
mna110
A
Y
Fig 4.
Pin configuration SOT505-2 (TSSOP8) and
SOT765-1 (VSSOP8)
Fig 5.
Pin configuration SOT996-2 (XSON8U)
74HC3G04
74HCT3G04
1A
VCC
3Y
1Y
2A
3A
GND
2Y
001aai257
1
2
3
4
6
5
8
7
001aai258
74HC3G04
74HCT3G04
Transparent top view
8
7
6
5
1
2
3
4
1A
3Y
2A
GND
VCC
1Y
3A
2Y


Podobny numer części - 74HC3G04DC

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NXP Semiconductors
74HC3G04DC PHILIPS-74HC3G04DC Datasheet
82Kb / 17P
   Inverter
2003 Oct 30
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC3G04DC NEXPERIA-74HC3G04DC Datasheet
212Kb / 12P
   Triple inverter
Rev. 5 - 26 November 2018
74HC3G04DC-Q100 NEXPERIA-74HC3G04DC-Q100 Datasheet
213Kb / 12P
   Triple inverter
74HC3G04DC-Q100 NEXPERIA-74HC3G04DC-Q100 Datasheet
212Kb / 12P
   Triple inverter
Rev. 3 - 26 November 2018
More results

Podobny opis - 74HC3G04DC

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NXP Semiconductors
74LVC1GU04 PHILIPS-74LVC1GU04 Datasheet
96Kb / 15P
   Inverter
2004 Sep 21
logo
Sumida Corporation
CIUH7D45 SUMIDA-CIUH7D45 Datasheet
160Kb / 1P
   INVERTER
logo
Toshiba Semiconductor
TC7S04FTE85LF TOSHIBA-TC7S04FTE85LF Datasheet
183Kb / 7P
   Inverter
logo
Unisonic Technologies
U74AHCT3G04 UTC-U74AHCT3G04 Datasheet
193Kb / 5P
   INVERTER
logo
Toshiba Semiconductor
TC7SZ04AFE TOSHIBA-TC7SZ04AFE_07 Datasheet
153Kb / 5P
   Inverter
TC7SU04F TOSHIBA-TC7SU04F_01 Datasheet
225Kb / 6P
   INVERTER
TC7S04F TOSHIBA-TC7S04F_01 Datasheet
229Kb / 6P
   INVERTER
TC7SZ04AFS TOSHIBA-TC7SZ04AFS Datasheet
166Kb / 6P
   INVERTER
logo
Renesas Technology Corp
RJP65D05DWA RENESAS-RJP65D05DWA Datasheet
157Kb / 4P
   Inverter
RJP65M04DWA RENESAS-RJP65M04DWA_15 Datasheet
147Kb / 4P
   Inverter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com