Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
74HCT165N Arkusz danych(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors |
|
74HCT165N Arkusz danych(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors |
5 / 22 page 74HC_HCT165_3 © NXP B.V. 2008. All rights reserved. Product data sheet Rev. 03 — 14 March 2008 5 of 22 NXP Semiconductors 74HC165; 74HCT165 8-bit parallel-in/serial out shift register 8. Limiting values Fig 6. Timing diagram CE CP DS PL D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Q7 Q7 mna993 inhibit serial shift load Table 4. Limiting values In accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 60134). Voltages are referenced to GND (ground = 0 V) Symbol Parameter Conditions Min Max Unit VCC supply voltage −0.5 +7 V IIK input clamping current VI < −0.5 V or VI >VCC + 0.5 V [1] - ±20 mA IOK output clamping current VO < −0.5 V or VO >VCC + 0.5 V [1] - ±20 mA IO output current −0.5 V < V O < VCC + 0.5 V - ±25 mA ICC supply current - 50 mA IGND ground current −50 - mA Tstg storage temperature −65 +150 °C |
Podobny numer części - 74HCT165N |
|
Podobny opis - 74HCT165N |
|
|
Link URL |
Polityka prywatności |
ALLDATASHEET.PL |
Czy Alldatasheet okazała się pomocna? [ DONATE ] |
O Alldatasheet | Reklama | Kontakt | Polityka prywatności | Linki | Lista producentów All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |