Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

74HCT165D Arkusz danych(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

Numer części 74HCT165D
Szczegółowy opis  8-bit parallel-in/serial out shift register
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  NXP [NXP Semiconductors]
Strona internetowa  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74HCT165D Arkusz danych(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  74HCT165D Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74HCT165D Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74HCT165D Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74HCT165D Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74HCT165D Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74HCT165D Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74HCT165D Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74HCT165D Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74HCT165D Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 22 page
background image
74HC_HCT165_3
© NXP B.V. 2008. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 03 — 14 March 2008
5 of 22
NXP Semiconductors
74HC165; 74HCT165
8-bit parallel-in/serial out shift register
8.
Limiting values
Fig 6.
Timing diagram
CE
CP
DS
PL
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
Q7
Q7
mna993
inhibit
serial shift
load
Table 4.
Limiting values
In accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 60134). Voltages are referenced to GND (ground = 0 V)
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Max
Unit
VCC
supply voltage
−0.5
+7
V
IIK
input clamping current
VI < −0.5 V or VI >VCC + 0.5 V
[1] -
±20
mA
IOK
output clamping current
VO < −0.5 V or VO >VCC + 0.5 V
[1] -
±20
mA
IO
output current
−0.5 V < V
O < VCC + 0.5 V
-
±25
mA
ICC
supply current
-
50
mA
IGND
ground current
−50
-
mA
Tstg
storage temperature
−65
+150
°C


Podobny numer części - 74HCT165D

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NXP Semiconductors
74HCT165D PHILIPS-74HCT165D Datasheet
73Kb / 10P
   8-bit parallel-in/serial-out shift register
December 1990
logo
Nexperia B.V. All right...
74HCT165D NEXPERIA-74HCT165D Datasheet
295Kb / 18P
   8-bit parallel-in/serial out shift register
Rev. 7 - 1 September 2021
74HCT165D-Q100 NEXPERIA-74HCT165D-Q100 Datasheet
260Kb / 21P
   8-bit parallel-in/serial out shift register
74HCT165D-Q100 NEXPERIA-74HCT165D-Q100 Datasheet
282Kb / 18P
   8-bit parallel-in/serial out shift register
Rev. 3 - 23 April 2020
logo
NXP Semiconductors
74HCT165DB PHILIPS-74HCT165DB Datasheet
73Kb / 10P
   8-bit parallel-in/serial-out shift register
December 1990
More results

Podobny opis - 74HCT165D

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC9164FK TOSHIBA-TC74VHC9164FK Datasheet
666Kb / 10P
   8-Bit Shift Register (Parallel-IN/ Serial-OUT, Serial -IN/ Parallel -OUT)
2018-06-22
logo
Integral Corp.
IN74LV164 INTEGRAL-IN74LV164 Datasheet
45Kb / 6P
   8-BIT SERIAL-IN/PARALLEL-OUT SHIFT REGISTER
logo
NXP Semiconductors
74LV164 PHILIPS-74LV164 Datasheet
119Kb / 12P
   8-bit serial-in/parallel-out shift register
1998 May 07
logo
Fairchild Semiconductor
MM74HC165MX FAIRCHILD-MM74HC165MX Datasheet
79Kb / 8P
   Parallel-in/Serial-out 8-Bit Shift Register
logo
Motorola, Inc
MC5474F164 MOTOROLA-MC5474F164 Datasheet
69Kb / 3P
   8-BIT SERIAL-IN, PARALLEL-OUT SHIFT REGISTER
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK74LV164 KODENSHI-KK74LV164 Datasheet
476Kb / 6P
   8-BIT SERIAL-IN/PARALLEL-OUT SHIFT REGISTER
logo
Texas Instruments
CD54AC164 TI-CD54AC164_08 Datasheet
457Kb / 16P
[Old version datasheet]   8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register
CD54AC164 TI-CD54AC164_07 Datasheet
427Kb / 16P
[Old version datasheet]   8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register
logo
NXP Semiconductors
74HC_HCT165 PHILIPS-74HC_HCT165_15 Datasheet
139Kb / 22P
   8-bit parallel-in/serial out shift register
Rev. 03-14 March 2008
74AHC_AHCT164 PHILIPS-74AHC_AHCT164_15 Datasheet
109Kb / 18P
   8-bit serial-in/parallel-out shift register
Rev. 03-24 April 2008
logo
Nexperia B.V. All right...
74AHCT164 NEXPERIA-74AHCT164 Datasheet
265Kb / 16P
   8-bit serial-in/parallel-out shift register
Rev. 4 - 11 June 2020
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com