Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
74HCT165D Arkusz danych(PDF) 8 Page - NXP Semiconductors |
|
74HCT165D Arkusz danych(HTML) 8 Page - NXP Semiconductors |
8 / 22 page 74HC_HCT165_3 © NXP B.V. 2008. All rights reserved. Product data sheet Rev. 03 — 14 March 2008 8 of 22 NXP Semiconductors 74HC165; 74HCT165 8-bit parallel-in/serial out shift register 11. Dynamic characteristics Table 7. Dynamic characteristics GND (ground = 0 V); CL = 50 pF unless otherwise specified; for test circuit, see Figure 12 Symbol Parameter Conditions 25 °C −40 °C to +85 °C −40 °C to +125 °C Unit Min Typ Max Min Max Min Max 74HC165 tpd propagation delay CP or CE to Q7, Q7; see Figure 7 [1] VCC = 2.0 V - 52 165 - 205 - 250 ns VCC = 4.5 V - 19 33 - 41 - 50 ns VCC = 6.0 V - 15 28 - 35 - 43 ns VCC = 5.0 V; CL =15pF - 16 - - - - - ns PL to Q7, Q7; see Figure 8 VCC = 2.0 V - 50 165 - 205 - 250 ns VCC = 4.5 V - 18 33 - 41 - 50 ns VCC = 6.0 V - 14 28 - 35 - 43 ns VCC = 5.0 V; CL =15pF - 15 - - - - - ns D7 to Q7, Q7; see Figure 9 VCC = 2.0 V - 36 120 - 150 - 180 ns VCC = 4.5 V - 13 24 - 30 - 36 ns VCC = 6.0 V - 10 20 - 26 - 31 ns VCC = 5.0 V; CL =15pF - 11 - - - - - ns tt transition time Q7, Q7 output; see Figure 7 [2] VCC = 2.0 V - 19 75 - 95 - 110 ns VCC = 4.5 V - 7 15 - 19 - 22 ns VCC = 6.0 V - 6 13 - 16 - 19 ns tW pulse width CP input HIGH or LOW; see Figure 7 VCC = 2.0 V 80 17 - 100 - 120 - ns VCC = 4.5 V 16 6 - 20 - 24 - ns VCC = 6.0 V 14 5 - 17 - 20 - ns PL input LOW; see Figure 8 VCC = 2.0 V 80 14 - 100 - 120 - ns VCC = 4.5 V 16 5 - 20 - 24 - ns VCC = 6.0 V 14 4 - 17 - 20 - ns trec recovery time PL to CP, CE; see Figure 8 VCC = 2.0 V 100 22 - 125 - 150 - ns VCC = 4.5 V 20 8 - 25 - 30 - ns VCC = 6.0 V 17 6 - 21 - 26 - ns |
Podobny numer części - 74HCT165D |
|
Podobny opis - 74HCT165D |
|
|
Link URL |
Polityka prywatności |
ALLDATASHEET.PL |
Czy Alldatasheet okazała się pomocna? [ DONATE ] |
O Alldatasheet | Reklama | Kontakt | Polityka prywatności | Linki | Lista producentów All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |