Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
Si8220DD-A-IS Arkusz danych(PDF) 6 Page - Silicon Laboratories |
|
Si8220DD-A-IS Arkusz danych(HTML) 6 Page - Silicon Laboratories |
6 / 28 page Si8220/21 6 Rev. 0.22 2. Test Circuits Figure 1. IOL Sink Current Test Circuit Figure 2. IOH Source Current Test Circuit INPUT 1 µF 100 µF 10 RSNS 0.1 Si822x 1 µF CER 10 µF EL VDD = 15 V IN_ OUT_ VSS VDD SCHOTTKY 50 ns 200 ns Measure INPUT WAVEFORM GND IF 5 V + _ INPUT 1 µF 100 µF 10 RSNS 0.1 Si823x 1 µF CER 10 µF EL VDD = 15 V IN_ OUT_ VSS VDD 50 ns 200 ns Measure INPUT WAVEFORM GND IF SCHOTTKY 5 V + _ |
Podobny numer części - Si8220DD-A-IS |
|
Podobny opis - Si8220DD-A-IS |