Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
BCP69T1 Arkusz danych(PDF) 2 Page - ON Semiconductor |
|
BCP69T1 Arkusz danych(HTML) 2 Page - ON Semiconductor |
2 / 4 page BCP69T1 http://onsemi.com 2 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25°C unless otherwise noted) Characteristics Symbol Min Typ Max Unit OFF CHARACTERISTICS Collector−Emitter Breakdown Voltage (IC = −100 mAdc, IE = 0) V(BR)CES −25 − − Vdc Collector−Emitter Breakdown Voltage (IC = −1.0 mAdc, IB = 0) V(BR)CEO −20 − − Vdc Emitter−Base Breakdown Voltage (IE = −10 mAdc, IC = 0) V(BR)EBO −5.0 − − Vdc Collector−Base Cutoff Current (VCB = −25 Vdc, IE = 0) ICBO − − −10 mAdc Emitter−Base Cutoff Current (VEB = −5.0 Vdc, IC = 0) IEBO − − −10 mAdc ON CHARACTERISTICS DC Current Gain (IC = −5.0 mAdc, VCE = −10 Vdc) (IC = −500 mAdc, VCE = −1.0 Vdc) (IC = −1.0 Adc, VCE = −1.0 Vdc) hFE 50 85 60 − − − − 375 − − Collector−Emitter Saturation Voltage (IC = −1.0 Adc, IB = −100 mAdc) VCE(sat) − − −0.5 Vdc Base−Emitter On Voltage (IC = −1.0 Adc, VCE = −1.0 Vdc) VBE(on) − − −1.0 Vdc DYNAMIC CHARACTERISTICS Current−Gain − Bandwidth Product (IC = −10 mAdc, VCE = −5.0 Vdc) fT − 60 − MHz |
Podobny numer części - BCP69T1 |
|
Podobny opis - BCP69T1 |