Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MC14034 Arkusz danych(PDF) 6 Page - Motorola, Inc

Numer części MC14034
Szczegółowy opis  8-Bit Universal Bus Register
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Strona internetowa  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC14034 Arkusz danych(HTML) 6 Page - Motorola, Inc

  MC14034 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC14034 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC14034 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC14034 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC14034 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC14034 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC14034 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC14034 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC14034 Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
MOTOROLA CMOS LOGIC DATA
MC14034B
140
Figure 4. Power Dissipation Test Circuit and Waveforms
PROGRAMMABLE
PULSE
GENERATOR
CL
VDD
VSS
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
AE
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8
P/S
DS
A/B
A/S
C
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
VDD
VSS
VDD
VSS
20 ns
20 ns
90%
10%
50%
tWH
tWL
90%
10%
50%
20 ns
20 ns
DS
CLOCK
1/f
tWH = tWL = 50% DUTY CYCLE
Figure 5. 16–Bit Parallel In/Parallel Out, Parallel In/Serial Out,
Serial In/Parallel Out, Serial In/Serial Out Register
VDD
VDD
SERIAL
DATA
VDD
P/S
A/S
CLOCK
SERIAL
DATA
SERIAL
DATA
VDD
A ENABLE
P/S
DS
A/B
A/S
CB1
A1
B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
MC14034B
A ENABLE
P/S
DS
A/B
A/S
CB1
A1
B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8


Podobny numer części - MC14034

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Motorola, Inc
MC1403 MOTOROLA-MC1403 Datasheet
127Kb / 8P
   Low Voltage Reference
logo
ON Semiconductor
MC1403 ONSEMI-MC1403 Datasheet
125Kb / 8P
   PRECISION LOW VOLTAGE REFERENCE
REV 1
logo
STMicroelectronics
MC1403 STMICROELECTRONICS-MC1403 Datasheet
37Kb / 4P
   2.5V PRECISION SERIAL VOLTAGE REFERENCE
October 1997
logo
Motorola, Inc
MC1403 MOTOROLA-MC1403 Datasheet
450Kb / 12P
   CMOS LSI (LOW-POWER COMPLEMENTARY MOS) 3 1/2 DIGIT A/D CONVERTER
logo
ON Semiconductor
MC1403 ONSEMI-MC1403 Datasheet
91Kb / 8P
   Low Voltage Reference
March, 2005 ??Rev. 4
More results

Podobny opis - MC14034

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NXP Semiconductors
74F166 PHILIPS-74F166 Datasheet
94Kb / 12P
   8-bit bidirectional universal shift register
1991 Feb 14
74F198 PHILIPS-74F198 Datasheet
95Kb / 12P
   8-bit bidirectional universal shift register
1987 Oct 02
74HC299 PHILIPS-74HC299 Datasheet
85Kb / 11P
   8-bit universal shift register; 3-state
December 1990
logo
National Semiconductor ...
MM54HC299 NSC-MM54HC299 Datasheet
143Kb / 6P
   8-Bit TRI-STATEÉ Universal Shift Register
January 1988
logo
NXP Semiconductors
74HC299 NXP-74HC299 Datasheet
151Kb / 24P
   8-bit universal shift register; 3-state
Rev. 03-28 July 2008
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC299-Q100 NEXPERIA-74HC299-Q100 Datasheet
254Kb / 15P
   8-bit universal shift register; 3-state
Rev. 1 - 2 March 2020
logo
NXP Semiconductors
74HC_HCT299 PHILIPS-74HC_HCT299_15 Datasheet
151Kb / 24P
   8-bit universal shift register; 3-state
Rev. 03-28 July 2008
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC299 NEXPERIA-74HC299 Datasheet
269Kb / 15P
   8-bit universal shift register; 3-state
Rev. 6 - 11 May 2021
logo
NXP Semiconductors
74F299 PHILIPS-74F299 Datasheet
120Kb / 14P
   8-bit universal shift/storage register 3-State
1990 Mar 01
logo
Fairchild Semiconductor
DM74S299 FAIRCHILD-DM74S299 Datasheet
58Kb / 5P
   3-STATE 8-Bit Universal Shift/Storage Register
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com