Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SN74HC165DRE4 Arkusz danych(PDF) 5 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
Numer części SN74HC165DRE4
Szczegółowy opis  8-BIT PARALLEL-LOAD SHIFT REGISTERS
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TI [Texas Instruments]
Strona internetowa  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN74HC165DRE4 Arkusz danych(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  SN74HC165DRE4 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SN74HC165DRE4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74HC165DRE4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74HC165DRE4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74HC165DRE4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74HC165DRE4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74HC165DRE4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74HC165DRE4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74HC165DRE4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 24 page
background image
SN54HC165, SN74HC165
8BIT PARALLELLOAD SHIFT REGISTERS
SCLS116E − DECEMBER 1982 − REVISED SEPTEMBER 2003
5
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
electrical characteristics over recommended operating free-air temperature range (unless
otherwise noted)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
VCC
TA = 25°C
SN54HC165
SN74HC165
UNIT
PARAMETER
TEST CONDITIONS
VCC
MIN
TYP
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
UNIT
2 V
1.9
1.998
1.9
1.9
IOH = −20 µA
4.5 V
4.4
4.499
4.4
4.4
VOH
VI = VIH or VIL
IOH = −20 µA
6 V
5.9
5.999
5.9
5.9
V
VOH
VI = VIH or VIL
IOH = −4 mA
4.5 V
3.98
4.3
3.7
3.84
V
IOH = −5.2 mA
6 V
5.48
5.8
5.2
5.34
2 V
0.002
0.1
0.1
0.1
IOL = 20 µA
4.5 V
0.001
0.1
0.1
0.1
VOL
VI = VIH or VIL
IOL = 20 µA
6 V
0.001
0.1
0.1
0.1
V
VOL
VI = VIH or VIL
IOL = 4 mA
4.5 V
0.17
0.26
0.4
0.33
V
IOL = 5.2 mA
6 V
0.15
0.26
0.4
0.33
II
VI = VCC or 0
6 V
±0.1
±100
±1000
±1000
nA
ICC
VI = VCC or 0,
IO = 0
6 V
8
160
80
µA
Ci
2 V to 6 V
3
10
10
10
pF


Podobny numer części - SN74HC165DRE4

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Texas Instruments
SN74HC165DRE4 TI-SN74HC165DRE4 Datasheet
579Kb / 19P
[Old version datasheet]   8-BIT PARALLEL-LOAD SHIFT REGISTERS
SN74HC165DRE4 TI1-SN74HC165DRE4 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   8-Bit Parallel-Load Shift Registers
More results

Podobny opis - SN74HC165DRE4

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Texas Instruments
SN54HC165 TI-SN54HC165 Datasheet
579Kb / 19P
[Old version datasheet]   8-BIT PARALLEL-LOAD SHIFT REGISTERS
SN54LV165 TI-SN54LV165 Datasheet
168Kb / 8P
[Old version datasheet]   PARALLEL-LOAD 8-BIT SHIFT REGISTERS
SN54HC166 TI-SN54HC166_07 Datasheet
636Kb / 19P
[Old version datasheet]   8-BIT PARALLEL-LOAD SHIFT REGISTERS
SN54LV165A_101 TI-SN54LV165A_101 Datasheet
730Kb / 22P
[Old version datasheet]   PARALLEL-LOAD 8-BIT SHIFT REGISTERS
SN54166 TI-SN54166 Datasheet
646Kb / 16P
[Old version datasheet]   PARALLEL-LOAD 8-BIT SHIFT REGISTERS
SN54HC166 TI1-SN54HC166_16 Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   8-BIT PARALLEL-LOAD SHIFT REGISTERS
SN54165 TI-SN54165_07 Datasheet
342Kb / 15P
[Old version datasheet]   PARALLEL-LOAD-8-BIT SHIFT REGISTERS
SN54165 TI-SN54165 Datasheet
199Kb / 13P
[Old version datasheet]   PARALLEL-LOAD 8-BIT SHIFT REGISTERS
SN54165 TI-SN54165_08 Datasheet
371Kb / 15P
[Old version datasheet]   PARALLEL-LOAD 8-BIT SHIFT REGISTERS
SN54165 TI1-SN54165_15 Datasheet
755Kb / 16P
[Old version datasheet]   PARALLEL-LOAD 8-BIT SHIFT REGISTERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com