Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
2SD1898 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Rohm |
|
2SD1898 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Rohm |
2 / 4 page 2SD1898 / 2SD1733 / 2SD1768S / 2SD1863 / 2SD1381F Transistors !Absolute maximum ratings (Ta=25 °C) Parameter Symbol Limits Unit Collector-base voltage VCBO 100 V Collector-emitter voltage VCEO 80 V Emitter-base voltage VEBO 5V Collector current IC 1 A (DC) 2 A (Pulse) ∗1 Junction temperature Tj 150 ˚C Storage temperature Tstg −55∼+150 ˚C Collector power dissipation PC 0.5 2 ∗2 1 ∗3 10 0.3 1 1.2 W W (Tc=25˚C) W W (Tc=25˚C) ∗1 Pw=20ms, duty=1 / 2 ∗2 Printed circuit board 1.7mm thick, collector copper plating 1cm2 or larger. ∗3 When mounted on a 40×40×0.7mm ceramic board. 5 2SD1898 2SD1733 2SD1768S 2SD1863 2SD1381F !Electrical characteristics (Ta=25 °C) Parameter Collector-base breakdown voltage Collector-emitter breakdown voltage Emitter-base breakdown voltage Collector cutoff current Emitter cutoff current Collector-emitter saturation voltage DC current transfer ratio Transition frequency Output capacitance Symbol BVCBO BVCEO BVEBO ICBO IEBO VCE(sat) hFE fT Cob Min. 100 80 5 − − − 180 2SD1863 2SD1733, 2SD1898 2SD1768S 2SD1381F − − − − − − − 0.15 − 100 20 − − − 1 1 0.4 390 − − VIC =50 µA IC =1mA IE =50 µA VCB =80V VEB =4V IC/IB =500mA/20mA VCE =10V, IE= −50mA, f=100MHz VCE =3V, IC=0.5A ∗ VCB =10V, IE=0A, f=1MHz V V µA µA V − 82 − 390 − 120 − 390 − 82 − 270 − MHz pF Typ. Max. Unit Conditions * Measured using pulse current |
Podobny numer części - 2SD1898 |
|
Podobny opis - 2SD1898 |