Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BA1451F Arkusz danych(PDF) 7 Page - Rohm

Numer części BA1451F
Szczegółowy opis  AM radio / FM IF stereo system IC
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA1451F Arkusz danych(HTML) 7 Page - Rohm

  BA1451F Datasheet HTML 1Page - Rohm BA1451F Datasheet HTML 2Page - Rohm BA1451F Datasheet HTML 3Page - Rohm BA1451F Datasheet HTML 4Page - Rohm BA1451F Datasheet HTML 5Page - Rohm BA1451F Datasheet HTML 6Page - Rohm BA1451F Datasheet HTML 7Page - Rohm BA1451F Datasheet HTML 8Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
BA1451F
Audio ICs
!
!
!
!Application example
Fig. 2
BPF
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
SD
MPX
MPX
DET
AGC
IFIN
MIXOUT
AM IN
BW Adj
AM
Vreg
AMFM
Lch
Rch
IF OUT
IF REQ
ST
TUN
FM DET
GND
SD Adj
VDD
FMIN
5
6
7
8
4
3
2
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
P0
P1
P2
AMIN
FMIN
VDD
PD1
PD2
GND
P3
IFIN
SD
TUN
CL
DA
CE
XIN
XOUT
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
BA1451F
BU2616F
µ-COM
Vcc2 (+9V)
Vcc (5V)
TUNING
TO LED etc.
Rch OUT
Lch OUT
STEREO
PD
/
MUTE
/
/
MONO
IN
IN
OUT
AM
AM
OSC
OSC
OUT
BA4425F
CL
DA
CE
!
!
!
!Electrical characteristic curves
Fig.3 FM input / output characteristics
S+D+N
060
−20
100
120
−90
1
2
3
4
5
6
7
−80
−70
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
L
→R
AMR
N
D+N (100%)
D+N (30%)
INPUT VOLTAGE : VIN
(dB
µ)
Vcc=5V,
fIN=10.7MHz,
fm=1kHz
∆f=±22.5kHzdev,
pilot=±7.5kHzdev
Ta=25˚C,
AMR MOD=30%,
fm=400Hz
SEP
R
→L
0
20
40
80
fIN=10.7MHz,
VIN=100dB
µ,
∆f=±22.5kHzdev.
(pilot=±7.5kHzdev)
fIN=1kHz,
Ta=25˚C,
RSD=20k
POWER SUPPLY VOLTAGE : VCC (V)
3
4
56
78
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
VO
R
→L
L
→R
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
Fig.4 FM characteristics vs.
power suppy voltage
TUNED ON
−3dB L.S.
D+N (100%)
D+N (30%)


Podobny numer części - BA1451F

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
BA1450S ROHM-BA1450S Datasheet
181Kb / 10P
   AM radio / FM IF stereo system IC
More results

Podobny opis - BA1451F

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
BA1442A ROHM-BA1442A Datasheet
371Kb / 17P
   AM radio / FM IF stereo system IC
BA1448S ROHM-BA1448S Datasheet
183Kb / 9P
   AM radio / FM IF stereo system IC
BA1450S ROHM-BA1450S Datasheet
181Kb / 10P
   AM radio / FM IF stereo system IC
logo
Sony Corporation
CXA1538M SONY-CXA1538M Datasheet
299Kb / 15P
   FM STEREO/AM RADIO
logo
List of Unclassifed Man...
ULN2204A ETC1-ULN2204A Datasheet
641Kb / 8P
   AM/FM RADIO SYSTEM
CD2003GP ETC2-CD2003GP Datasheet
208Kb / 7P
   FM/AM RADIO IC
logo
Toshiba Semiconductor
TA2003P TOSHIBA-TA2003P Datasheet
282Kb / 10P
   AM/FM RADIO IC
TA2132BP TOSHIBA-TA2132BP Datasheet
252Kb / 13P
   AM/FM Radio IC
logo
Unisonic Technologies
UTCTA2003 UTC-UTCTA2003 Datasheet
82Kb / 6P
   AM/FM RADIO IC
logo
Toshiba Semiconductor
TA2003PG TOSHIBA-TA2003PG Datasheet
371Kb / 11P
   AM / FM Radio IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com