Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BA6208F Arkusz danych(PDF) 2 Page - Rohm

Numer części BA6208F
Szczegółowy opis  Reversible motor driver
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA6208F Arkusz danych(HTML) 2 Page - Rohm

  BA6208F Datasheet HTML 1Page - Rohm BA6208F Datasheet HTML 2Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
385
Motor driver ICs
BA6208 / BA6208F
FElectrical characteristics (unless otherwise noted, Ta = 25_C and VCC = 9V)
FInternal circuit configuration
FExternal dimensions (Units: mm)


Podobny numer części - BA6208F

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
BA6208F TGS-BA6208F Datasheet
639Kb / 4P
   REVERSIBLE MOTOR DRIVER
logo
Rohm
BA6208F ROHM-BA6208F Datasheet
45Kb / 2P
   Reversible motor driver
BA6208F-E2 ROHM-BA6208F-E2 Datasheet
45Kb / 2P
   Reversible motor driver
More results

Podobny opis - BA6208F

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
BA6285FS ROHM-BA6285FS Datasheet
155Kb / 9P
   Reversible motor driver
logo
Unisonic Technologies
BA6208 UTC-BA6208_15 Datasheet
192Kb / 4P
   REVERSIBLE MOTOR DRIVER
logo
Rohm
BA6951FS ROHM-BA6951FS Datasheet
303Kb / 5P
   Reversible Motor Driver
BA6222 ROHM-BA6222_1 Datasheet
290Kb / 5P
   Reversible Motor Driver
BA6289F-E2 ROHM-BA6289F-E2 Datasheet
119Kb / 9P
   Reversible motor driver
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
BA6208 TGS-BA6208 Datasheet
639Kb / 4P
   REVERSIBLE MOTOR DRIVER
logo
Rohm
BD6941FM ROHM-BD6941FM Datasheet
333Kb / 5P
   Reversible Motor Driver
BA6208F-E2 ROHM-BA6208F-E2 Datasheet
45Kb / 2P
   Reversible motor driver
BA6247 ROHM-BA6247 Datasheet
121Kb / 6P
   Reversible motor driver
logo
Ceramate Technical
CMD6208 CERAMATE-CMD6208 Datasheet
86Kb / 3P
   Reversible Motor Driver
logo
Unisonic Technologies
UA9287 UTC-UA9287_12 Datasheet
146Kb / 4P
   REVERSIBLE MOTOR DRIVER
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com