Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BA6852 Arkusz danych(PDF) 5 Page - Rohm

Numer części BA6852
Szczegółowy opis  Spindle and loading motor driver for PD
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA6852 Arkusz danych(HTML) 5 Page - Rohm

  BA6852 Datasheet HTML 1Page - Rohm BA6852 Datasheet HTML 2Page - Rohm BA6852 Datasheet HTML 3Page - Rohm BA6852 Datasheet HTML 4Page - Rohm BA6852 Datasheet HTML 5Page - Rohm BA6852 Datasheet HTML 6Page - Rohm BA6852 Datasheet HTML 7Page - Rohm BA6852 Datasheet HTML 8Page - Rohm BA6852 Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 18 page
background image
796
Motor driver ICs
BA6852FP
FMeasurement circuits
(1)
Measurement circuit resistance
(2)
Input / output table
Note: Forward EC < ECR
Reverse EC > ECR
Input voltage
H = 2.6V
M = 2.5V
L = 2.4V


Podobny numer części - BA6852

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
BA6853FS ROHM-BA6853FS Datasheet
155Kb / 11P
   3-phase motor driver for CD-ROMs
BA6855AFM ROHM-BA6855AFM Datasheet
131Kb / 8P
   CD-ROM spindle motor driver
BA6858AFM ROHM-BA6858AFM Datasheet
209Kb / 15P
   Three-phase motor driver for CD-ROMs
BA6858AFP ROHM-BA6858AFP Datasheet
209Kb / 15P
   Three-phase motor driver for CD-ROMs
BA6859AFM ROHM-BA6859AFM Datasheet
209Kb / 15P
   Three-phase motor driver for CD-ROMs
More results

Podobny opis - BA6852

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Samsung semiconductor
KA8330 SAMSUNG-KA8330 Datasheet
64Kb / 7P
   LOADING MOTOR DRIVER
logo
Fairchild Semiconductor
FAN8725 FAIRCHILD-FAN8725 Datasheet
259Kb / 20P
   Spindle Motor and 5-Channel Motor Driver
logo
Mitsubishi Electric Sem...
M56755FP MITSUBISHI-M56755FP Datasheet
767Kb / 9P
   SPINDLE MOTOR DRIVER
M56784FP MITSUBISHI-M56784FP Datasheet
223Kb / 11P
   SPINDLE MOTOR DRIVER
logo
Renesas Technology Corp
M63015FP RENESAS-M63015FP Datasheet
7Mb / 20P
   SPINDLE MOTOR AND 4CH ACTUATOR DRIVER
M63021FP RENESAS-M63021FP Datasheet
6Mb / 18P
   SPINDLE MOTOR AND 5CH ACTUATOR DRIVER
logo
Fairchild Semiconductor
FAN8741 FAIRCHILD-FAN8741 Datasheet
541Kb / 23P
   Spindle Motor and 6-CH Driver
logo
Mitsubishi Electric Sem...
M56787FP MITSUBISHI-M56787FP Datasheet
150Kb / 8P
   SPINDLE MOTOR DRIVER
M56755AFP MITSUBISHI-M56755AFP Datasheet
213Kb / 10P
   SPINDLE MOTOR DRIVER
M56785FP MITSUBISHI-M56785FP Datasheet
212Kb / 11P
   SPINDLE MOTOR DRIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com