Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SLA-360 Arkusz danych(PDF) 4 Page - Rohm

Numer części SLA-360
Szczegółowy opis  High luminance, small LEDs (過3, 過3.1 mm)
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

SLA-360 Arkusz danych(HTML) 4 Page - Rohm

  SLA-360 Datasheet HTML 1Page - Rohm SLA-360 Datasheet HTML 2Page - Rohm SLA-360 Datasheet HTML 3Page - Rohm SLA-360 Datasheet HTML 4Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
92
LED lamps
SLA-360/SLA-370 Series
FElectrical characteristic curves 2 (green)


Podobny numer części - SLA-360

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
SLA-360MT ROHM-SLA-360MT Datasheet
141Kb / 3P
   3.1(T-1) Circular Type High Brightness Type
More results

Podobny opis - SLA-360

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OptoDiode Corp
SXUV20HS1 OPTODIODE-SXUV20HS1_18 Datasheet
279Kb / 2P
   Photodiode 過5 mm
logo
Rohm
SPR-505 ROHM-SPR-505 Datasheet
77Kb / 3P
   Directly mountable, two-color LEDs (過5.0 mm)
logo
OptoDiode Corp
AXUV20HS1 OPTODIODE-AXUV20HS1_18 Datasheet
462Kb / 3P
   Photodiode 過5 mm
AXUV63HS1 OPTODIODE-AXUV63HS1_18 Datasheet
445Kb / 3P
   Photodiode 過5 mm
logo
Rohm
SPR-325 ROHM-SPR-325 Datasheet
78Kb / 3P
   Directly mountable, two-color LEDs (過5.0 mm)
logo
Thinking Electronic Ind...
GQF3R230NRW THINKING-GQF3R230NRW Datasheet
214Kb / 4P
   SMD 3-Electrodes 過5*7.2 mm Symmetrical Type
logo
Rohm
SLA-560 ROHM-SLA-560 Datasheet
136Kb / 4P
   High luminance, small LEDs f5.0 mm
logo
Ningbo Foryard Optoelec...
FYL-3019URUGW1A-CC FORYARD-FYL-3019URUGW1A-CC Datasheet
285Kb / 5P
   過3mm round type led
logo
Broadcom Corporation.
BCM5238 BOARDCOM-BCM5238_04 Datasheet
143Kb / 2P
   10/100BASE-TX OCTAL-過 TRANSCEIVER
BCM5248XA2KFBG BOARDCOM-BCM5248XA2KFBG Datasheet
214Kb / 2P
   10/100BASE-TX OCTAL-過??TRANSCEIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com