Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SLC-22MG Arkusz danych(PDF) 2 Page - Rohm

Numer części SLC-22MG
Szczegółowy opis  Standard Type 2.0 Cylinder Type LED Lamps
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

SLC-22MG Arkusz danych(HTML) 2 Page - Rohm

  SLC-22MG Datasheet HTML 1Page - Rohm SLC-22MG Datasheet HTML 2Page - Rohm SLC-22MG Datasheet HTML 3Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
CONVENTIONAL LED LAMPS
Electrical Characteristic Curves
20
10
5.0
2.0
1.0
0.5
0.2
0.1
1.5
1.0
2.0
2.5
3.0
50
FORWARD VOLTAGE : VF
(V)
Ta=25℃
Forward Current - Forward Voltage
Derating
20
10
0
20
30
40
50
60
70
80
90
30
AMBIENT TEMPERATURE : Ta
(℃)
SLC-22MG
SLC-22YY
SLC-22DU
SLC-22VR
SLC-22MG
SLC-22YY
SLC-22DU
SLC-22VR
SLC-22MG
SLC-22YY
SLC-22DU
SLC-22VR
SLC-22MG
SLC-22YY
SLC-22DU
SLC-22VR
SLC-22MG
SLC-22YY
SLC-22DU
SLC-22VR
Relative Luminous Intensity - Case Temperature
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
−20
0
20
40
60
80
CASE TEMPERATURE
(℃)
Relative Luminous Intensity - Forward Current
Ta=25℃
10
1
0.1
1
10
100
0.1
FORWARD CURRENT : IF
(
mA)
Ratio of Maximum Tolerable Peak Current - Pulse Duration
1
10
3
2.4
10
1
100
1000
10000
PULSE DURATION : Tw
(usec)


Podobny numer części - SLC-22MG

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
SLC-22MG ROHM-SLC-22MG Datasheet
129Kb / 3P
   SLC-22 Series
SLC-22MG3F ROHM-SLC-22MG3F Datasheet
129Kb / 3P
   SLC-22 Series
More results

Podobny opis - SLC-22MG

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
SLB-25 ROHM-SLB-25 Datasheet
227Kb / 3P
   Standard Type Square Type LED Lamps
logo
Everlight Electronics C...
514SYGT EVERLIGHT-514SYGT Datasheet
89Kb / 6P
   2.0*5.0mm Rectangle Type LED Lamps
523-2SYGD EVERLIGHT-523-2SYGD Datasheet
101Kb / 6P
   2.0*5.0mm Rectangle Type LED Lamps
743UYD EVERLIGHT-743UYD Datasheet
93Kb / 6P
   2.0*5.0mm Rectangular Type LED Lamps
523-2SDRD-S530-A3 EVERLIGHT-523-2SDRD-S530-A3 Datasheet
107Kb / 6P
   2.0*5.0mm Rectangle Type LED Lamps
523SURD-S530-A3 EVERLIGHT-523SURD-S530-A3 Datasheet
118Kb / 6P
   2.0*5.0mm Rectangle Type LED Lamps
523UYD-S530-A3 EVERLIGHT-523UYD-S530-A3 Datasheet
107Kb / 6P
   2.0*5.0mm Rectangle Type LED Lamps
594SUBC-C470-S400-A4 EVERLIGHT-594SUBC-C470-S400-A4 Datasheet
180Kb / 7P
   2.0*4.0MM RECTANGULAR TYPE LED LAMPS
594SYGD-S530-E2 EVERLIGHT-594SYGD-S530-E2 Datasheet
117Kb / 6P
   2.0*4.0mm Rectangular Type LED Lamps
513SYGD-S530-E2 EVERLIGHT-513SYGD-S530-E2 Datasheet
91Kb / 6P
   2.0*5.0mm Rectangle Type LED Lamps
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com