Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BA6664FM Arkusz danych(PDF) 4 Page - Rohm

Numer części BA6664FM
Szczegółowy opis  CD-ROM
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA6664FM Arkusz danych(HTML) 4 Page - Rohm

  BA6664FM Datasheet HTML 1Page - Rohm BA6664FM Datasheet HTML 2Page - Rohm BA6664FM Datasheet HTML 3Page - Rohm BA6664FM Datasheet HTML 4Page - Rohm BA6664FM Datasheet HTML 5Page - Rohm BA6664FM Datasheet HTML 6Page - Rohm BA6664FM Datasheet HTML 7Page - Rohm BA6664FM Datasheet HTML 8Page - Rohm BA6664FM Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 19 page
background image
BA6664FP/BA6664FM
モータドライバ
(3)
コイル出力(A1: pin 7、A2 : pin 4、A3 : pin 2)
(4)
ホール入力
(5)
ホールバイアス(pin15)
(H1
+:pin9、H1-:pin10、H2+:pin11、
H2
-:pin12、H3+:pin13、H3-:pin14)
(6) FG
出力(pin24)
(7) FG2
出力(pin19)
7
4
2
VM
RNF
RNF-resistance
注)抵抗値はTyp.値です。
Fig.3
Fig.4
1kΩ
1kΩ
Fig.5
100kΩ
100μA
15
24
VCC
Fig.6
10kΩ
19
VCC
Fig.7
5kΩ


Podobny numer części - BA6664FM

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
BA6664FM ROHM-BA6664FM Datasheet
1Mb / 27P
   Semiconductor IC
BA6664FM ROHM-BA6664FM Datasheet
299Kb / 6P
   3-phase spindle motor driver
BA6664FM ROHM-BA6664FM Datasheet
537Kb / 18P
   1ch Spindle Motor Driver ICs
BA6664FM ROHM-BA6664FM_1 Datasheet
299Kb / 6P
   3-phase spindle motor driver
More results

Podobny opis - BA6664FM

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sony Corporation
CXD1804AR SONY-CXD1804AR Datasheet
794Kb / 103P
   CD-ROM Decoder
CXD1803AQ SONY-CXD1803AQ Datasheet
385Kb / 46P
   CD-ROM DECODER
CXD1806AQ SONY-CXD1806AQ Datasheet
1Mb / 48P
   CD-ROM DECODER
CXD1818R SONY-CXD1818R Datasheet
895Kb / 112P
   CD-ROM Decoder
CXD1199AQ SONY-CXD1199AQ Datasheet
349Kb / 42P
   CD-ROM DECODER
CXD1808AQ SONY-CXD1808AQ Datasheet
1Mb / 53P
   CD-ROM DECODER
CXD1186CQ SONY-CXD1186CQ Datasheet
454Kb / 46P
   CD-ROM Decoder
CXD1804BR SONY-CXD1804BR Datasheet
813Kb / 103P
   CD-ROM Decoder
CXD1196AR SONY-CXD1196AR Datasheet
278Kb / 28P
   CD-ROM DECODER
CXD1804CR SONY-CXD1804CR Datasheet
868Kb / 103P
   CD-ROM Decoder
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com