Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

P-8139-032T Arkusz danych(PDF) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

Numer części P-8139-032T
Szczegółowy opis  Avikrimp??Quick Disconnect, Female, for 12-14 (3.30-2.00) Wire, Mylar Tape, Tab4.75mm (.187") x 0.81mm (.032")
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MOLEX4 [Molex Electronics Ltd.]
Strona internetowa  http://www.molex.com
Logo MOLEX4 - Molex Electronics Ltd.

P-8139-032T Arkusz danych(HTML) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

  P-8139-032T Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. P-8139-032T Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. P-8139-032T Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
This document was generated on 04/13/2010
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION


Podobny numer części - P-8139-032T

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Molex Electronics Ltd.
P-8139-032 MOLEX4-P-8139-032 Datasheet
238Kb / 2P
   Avikrimp??Quick Disconnect, Female, for 12-14 (3.30-2.00) Wire, Box, Tab 4.75mm(.187") x 0.81mm (.032")
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com