Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

54697-7000 Arkusz danych(PDF) 4 Page - Molex Electronics Ltd.

Numer części 54697-7000
Szczegółowy opis  0.80mm (.031") Pitch S.O. DIMM Socket, Right Angle, Surface Mount, 4.00mm (.157")Mounted Height, 144 Circuits, 3.3V Power Supply, Lead-free
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MOLEX7 [Molex Electronics Ltd.]
Strona internetowa  http://www.molex.com
Logo MOLEX7 - Molex Electronics Ltd.

54697-7000 Arkusz danych(HTML) 4 Page - Molex Electronics Ltd.

  54697-7000 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. 54697-7000 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. 54697-7000 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd. 54697-7000 Datasheet HTML 4Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image


Podobny numer części - 54697-7000

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Molex Electronics Ltd.
54697-7001 MOLEX7-54697-7001 Datasheet
245Kb / 4P
   0.80mm (.031") Pitch S.O. DIMM Socket, Right Angle, Surface Mount, 4.00mm (.157")Mounted Height, 144 Circuits, 5.0V Power Supply, Lead-free
54697-7003 MOLEX7-54697-7003 Datasheet
245Kb / 4P
   0.80mm (.031") Pitch S.O. DIMM Socket, Right Angle, Surface Mount, 4.00mm (.157Mounted Height, 144 Circuits, 3.3V Power Supply, Hard Tray Packaging, Height11.00mm (.433") Type, Lead-free
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com