Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

74058-1021 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Molex Electronics Ltd.

Numer części 74058-1021
Szczegółowy opis  2.00mm (.079") Pitch VHDM짰 Board-to-Board Backplane Header, Vertical, 6-Row, PinEnd Version, 60 Circuits, Pin Length 4.75mm (.187")
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MOLEX8 [Molex Electronics Ltd.]
Strona internetowa  http://www.molex.com
Logo MOLEX8 - Molex Electronics Ltd.

74058-1021 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Molex Electronics Ltd.

  74058-1021 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. 74058-1021 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. 74058-1021 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image


Podobny numer części - 74058-1021

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Molex Electronics Ltd.
74058-1022 MOLEX8-74058-1022 Datasheet
337Kb / 4P
   2.00mm (.079") Pitch VHDM짰 Board-to-Board Backplane Header, Vertical, 6-Row, PinEnd Version, 60 Circuits, Pin Length 6.25mm, (.246")
74058-1023 MOLEX8-74058-1023 Datasheet
337Kb / 4P
   2.00mm (.079") Pitch VHDM짰 Board-to-Board Backplane Header, Vertical, 6-Row, PinEnd Version, 60 Circuits, Pin Length 4.25mm (.167")
74058-1024 MOLEX8-74058-1024 Datasheet
337Kb / 4P
   2.00mm (.079") Pitch VHDM짰 Board-to-Board Backplane Header
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com