Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

74058-1003 Arkusz danych(PDF) 4 Page - Molex Electronics Ltd.

Numer części 74058-1003
Szczegółowy opis  2.00mm (.079") Pitch VHDM짰 Board-to-Board Backplane Header, Vertical, 6-Row, PinEnd Version, 60 Circuits, Pin Length 4.75mm (.187")
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MOLEX8 [Molex Electronics Ltd.]
Strona internetowa  http://www.molex.com
Logo MOLEX8 - Molex Electronics Ltd.

74058-1003 Arkusz danych(HTML) 4 Page - Molex Electronics Ltd.

  74058-1003 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. 74058-1003 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. 74058-1003 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd. 74058-1003 Datasheet HTML 4Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image


Podobny numer części - 74058-1003

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Molex Electronics Ltd.
74058-1001 MOLEX8-74058-1001 Datasheet
309Kb / 4P
   2.00mm (.079") Pitch VHDM짰 Board-to-Board Backplane Header, Vertical, 6-Row, PinEnd Version, 60 Circuits, Pin Length 4.75mm (.187")
74058-1002 MOLEX8-74058-1002 Datasheet
309Kb / 4P
   2.00mm (.079") Pitch VHDM짰 Board-to-Board Backplane Header, Vertical, 6-Row, PinEnd Version, 60 Circuits, Pin Length 6.25mm (.246")
74058-1004 MOLEX8-74058-1004 Datasheet
309Kb / 4P
   2.00mm (.079") Pitch VHDM짰 Board-to-Board Backplane Header, Vertical, 6-Row, PinEnd Version, 60 Circuits, Pin Length 5.15mm (.205")
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com