Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SD-95522-001 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

Numer części SD-95522-001
Szczegółowy opis  HIPRO TE 8/8 JACK
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MOLEX11 [Molex Electronics Ltd.]
Strona internetowa  http://www.molex.com
Logo MOLEX11 - Molex Electronics Ltd.

SD-95522-001 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

  SD-95522-001 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. SD-95522-001 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. SD-95522-001 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd. SD-95522-001 Datasheet HTML 4Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Current - Maximum per Contact
1.5A
Shielded
No
Voltage - Maximum
125V DC
Solder Process Data
Duration at Max. Process Temperature (seconds)
5
Lead-free Process Capability
Wave Capable (TH only)
Max. Cycles at Max. Process Temperature
1
Process Temperature max. C
260
Material Info
Reference - Drawing Numbers
Packaging Specification
PK-95022
Sales Drawing
SD-95522-001
This document was generated on 06/07/2010
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION


Podobny numer części - SD-95522-001

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Molex Electronics Ltd.
SD-95522-001 MOLEX11-SD-95522-001 Datasheet
197Kb / 4P
   HIPRO TE 4/4 JACK
SD-95522-001 MOLEX11-SD-95522-001 Datasheet
197Kb / 4P
   HIPRO TE 6/4 JACK
More results

Podobny opis - SD-95522-001

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Molex Electronics Ltd.
0955222667 MOLEX11-0955222667 Datasheet
198Kb / 4P
   HIPRO TE 6/6 JACK
0955222447 MOLEX11-0955222447 Datasheet
197Kb / 4P
   HIPRO TE 4/4 JACK
0955222647 MOLEX11-0955222647 Datasheet
197Kb / 4P
   HIPRO TE 6/4 JACK
0424108314 MOLEX1-0424108314_18 Datasheet
33Kb / 2P
   Modular Jack, Vertical, 8/8
0424108506 MOLEX5-0424108506 Datasheet
201Kb / 4P
   Modular Jack, Vertical, 8/8
0955036891 MOLEX11-0955036891 Datasheet
266Kb / 6P
   8/8 JACK SMT VERSION
0424108314 MOLEX5-0424108314 Datasheet
201Kb / 4P
   Modular Jack, Vertical, 8/8
0950092887 MOLEX11-0950092887 Datasheet
212Kb / 4P
   Modular Jack, Right Angle, 8/8
0424108554 MOLEX5-0424108554 Datasheet
201Kb / 4P
   Modular Jack, Vertical, 8/8, Keyed
0855110001 MOLEX9-0855110001 Datasheet
117Kb / 3P
   Modular Jack, Vertical, 8/8, Cat5
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com