Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRF9321PBF Arkusz danych(PDF) 6 Page - International Rectifier

Numer części IRF9321PBF
Szczegółowy opis  HEXFET Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF9321PBF Arkusz danych(HTML) 6 Page - International Rectifier

  IRF9321PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF9321PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF9321PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF9321PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF9321PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF9321PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF9321PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF9321PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
IRF9321PbF
6
www.irf.com
Fig 17a. Gate Charge Test Circuit
Fig 17b. Gate Charge Waveform
Fig 18b. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 18a. Unclamped Inductive Test Circuit
Fig 19b. Switching Time Waveforms
Fig 19a. Switching Time Test Circuit
Vds
Vgs
Id
Vgs(th)
Qgs1
Qgs2
Qgd
Qgodr
1K
VCC
DUT
0
L
S
20K
S
RG
IAS
0.01Ω
tp
D.U.T
L
VDS
VDD
DRIVER
A
15V
-20V
-VGS
VDS
-VGS
Pulse Width ≤ 1 µs
Duty Factor ≤ 0.1 %
RD
VGS
VDD
RG
D.U.T.
tp
V(BR)DSS
IAS
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf


Podobny numer części - IRF9321PBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF9321PBF IRF-IRF9321PBF Datasheet
275Kb / 8P
   Charge and Discharge Switch for Notebook PC Battery Application
IRF9321PBF IRF-IRF9321PBF Datasheet
275Kb / 8P
   Industry-Standard SO-8 Package
IRF9321PBF IRF-IRF9321PBF_15 Datasheet
275Kb / 8P
   Industry-Standard SO-8 Package
More results

Podobny opis - IRF9321PBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF7316 IRF-IRF7316 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET
IRF6215 IRF-IRF6215 Datasheet
125Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF530NS IRF-IRF530NS Datasheet
618Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLMS2002 IRF-IRLMS2002 Datasheet
95Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF Datasheet
309Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_09 Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLML2502GPBF IRF-IRLML2502GPBF Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304QPBF IRF-IRF7304QPBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET
IRFS3107-7PPBF IRF-IRFS3107-7PPBF Datasheet
320Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5106PBF IRF-IRFH5106PBF Datasheet
339Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5406PBF IRF-IRFH5406PBF Datasheet
305Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com