Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRF7750GPBF Arkusz danych(PDF) 6 Page - International Rectifier

Numer części IRF7750GPBF
Szczegółowy opis  HEXFET짰 Power MOSFET Ultra Low On-Resistance Dual P-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7750GPBF Arkusz danych(HTML) 6 Page - International Rectifier

  IRF7750GPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7750GPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7750GPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7750GPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7750GPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7750GPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7750GPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7750GPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
IRF7750GPbF
6
www.irf.com
Fig 13. Typical On-Resistance Vs. Drain
Current
Fig 14. Typical On-Resistance Vs. Gate
Voltage
Fig 12. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
-60 -40 -20 0
20 40 60 80 100 120 140 160
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
T , Junction Temperature ( C)
J
°
V
=
I =
GS
D
-4.5V
-4.7A
0
10203040
-ID , Drain Current (A)
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
VGS = -2.5V
VGS = -4.5V
2.0
2.5
3.0
3.5
-VGS, Gate -to -Source Voltage (V)
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
ID = -4.7A


Podobny numer części - IRF7750GPBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF7750 IRF-IRF7750 Datasheet
110Kb / 7P
   Power MOSFET(Vdss=-20V, Rds(on)=0.030ohm)
IRF7750PBF IRF-IRF7750PBF Datasheet
231Kb / 8P
   Ultra Low On-Resistance
IRF7750TRPBF IRF-IRF7750TRPBF Datasheet
231Kb / 8P
   Ultra Low On-Resistance
More results

Podobny opis - IRF7750GPBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF7700GPBF IRF-IRF7700GPBF Datasheet
246Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET Ultra Low On-Resistance
IRF7755GPBF IRF-IRF7755GPBF Datasheet
240Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET Ultra Low On-Resistance
IRF7754GPBF IRF-IRF7754GPBF Datasheet
241Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET Ultra Low On-Resistance
IRF7701GPBF IRF-IRF7701GPBF Datasheet
241Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET Ultra Low On-Resistance
IRF7705GPBF IRF-IRF7705GPBF Datasheet
240Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET Ultra Low On-Resistance
IRF7751GPBF IRF-IRF7751GPBF Datasheet
241Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET Ultra Low On-Resistance
IRF5800 IRF-IRF5800_03 Datasheet
114Kb / 8P
   Ultra Low On-Resistance, P-Channel MOSFET
IRLML6302PBF IRF-IRLML6302PBF_07 Datasheet
285Kb / 8P
   technology, Ultra Low On-Resistance, P-Channel MOSFET
IRF7331PBF IRF-IRF7331PBF_08 Datasheet
220Kb / 9P
   Ultra Low On-Resistance Dual N-Channel MOSFET
IRF7663PBF IRF-IRF7663PBF Datasheet
151Kb / 7P
   Trench Technology, Ultra Low On-Resistance, P-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com